Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI4646DY Arkusz danych(PDF) 7 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI4646DY
Szczegółowy opis  N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Download  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI4646DY Arkusz danych(HTML) 7 Page - Vishay Siliconix

  SI4646DY Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI4646DY Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 9 page
background image
Vishay Siliconix
Package Information
Document Number: 71192
11-Sep-06
www.vishay.com
1
DIM
MILLIMETERS
INCHES
Min
Max
Min
Max
A
1.35
1.75
0.053
0.069
A1
0.10
0.20
0.004
0.008
B
0.35
0.51
0.014
0.020
C
0.19
0.25
0.0075
0.010
D
4.80
5.00
0.189
0.196
E
3.80
4.00
0.150
0.157
e
1.27 BSC
0.050 BSC
H
5.80
6.20
0.228
0.244
h
0.25
0.50
0.010
0.020
L
0.50
0.93
0.020
0.037
q
0°8°0°8°
S
0.44
0.64
0.018
0.026
ECN: C-06527-Rev. I, 11-Sep-06
DWG: 5498
4
3
1
2
5
6
8
7
H
E
h x 45
C
All Leads
q
0.101 mm
0.004"
L
BA1
A
e
D
0.25 mm (Gage Plane)
SOIC (NARROW): 8-LEAD
JEDEC Part Number: MS-012
S


Podobny numer części - SI4646DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4642DY VISHAY-SI4642DY Datasheet
112Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 21-May-07
More results

Podobny opis - SI4646DY

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7160DP VISHAY-SI7160DP Datasheet
109Kb / 7P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 16-Feb-09
SIE726DF VISHAY-SIE726DF Datasheet
210Kb / 10P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. B, 13-Jul-09
logo
Unisonic Technologies
UT4810D UTC-UT4810D Datasheet
201Kb / 5P
   N-CHANNEL 30-V (D-S) MOSFET WITH SCHOTTKY DIODE
logo
Vishay Siliconix
SI4810DY VISHAY-SI4810DY Datasheet
43Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. F, 26-May-03
SI7720DN VISHAY-SI7720DN Datasheet
552Kb / 14P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. A, 04-Aug-08
SI4812BDY-E3 VISHAY-SI4812BDY-E3 Datasheet
254Kb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
Rev. D, 29-Dec-08
logo
Vishay Telefunken
SIS782DN TFUNK-SIS782DN Datasheet
560Kb / 14P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
SI7748DP TFUNK-SI7748DP Datasheet
385Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
logo
Vishay Siliconix
SIS782DN VISHAY-SIS782DN_V01 Datasheet
594Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
SIS780DN VISHAY-SIS780DN_V01 Datasheet
592Kb / 13P
   N-Channel 30 V (D-S) MOSFET with Schottky Diode
01-Jan-2022
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com