Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7862ADP Arkusz danych(PDF) 4 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7862ADP
Szczegółowy opis  N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7862ADP Arkusz danych(HTML) 4 Page - Vishay Siliconix

  SI7862ADP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 7Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 8Page - Vishay Siliconix SI7862ADP Datasheet HTML 9Page - Vishay Siliconix Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 12 page
background image
www.vishay.com
4
Document Number: 73165
S-80438-Rev. C, 03-Mar-08
Vishay Siliconix
Si7862ADP
TYPICAL CHARACTERISTICS 25 °C, unless otherwise noted
Threshold Voltage
-0.8
-0.6
-0.4
-0.2
0.0
0.2
0.4
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
ID = 250 µA
TJ - Temperature (° C)
Single Pulse Power
0
120
200
40
80
Time (s)
160
110
0.1
0.01
0.001
Safe Operating Area Junction-to-Case
100
1
0.01
1
10
100
0.01
10
0.1
0.1
1ms
TC = 25 °C
Single Pulse
10 ms
100 ms
DC
10 s
Limited by RDS(on)*
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
* VGS > minimum VGS at which RDS(on) is specified
1s
Normalized Thermal Transient Impedance, Junction-to-Ambient
10-3
10-2
1
10
600
10-1
10-4
100
2
1
0.1
0.01
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
Duty Cycle = 0.5
Square Wave Pulse Duration (s)
1. Duty Cycle, D =
2. Per Unit Base = RthJA = 50 °C/W
3. TJM -- TA =PDMZthJA(t)
t1
t2
t1
t2
Notes:
4. Surface Mounted
PDM


Podobny numer części - SI7862ADP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP Datasheet
298Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP Datasheet
296Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP_V01 Datasheet
298Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP_V02 Datasheet
296Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7862ADP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4862DY VISHAY-SI4862DY Datasheet
44Kb / 4P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-03
71792 VISHAY-71792 Datasheet
53Kb / 5P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
18-Jul-08
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP_V02 Datasheet
296Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4862DY VISHAY-SI4862DY_V01 Datasheet
160Kb / 7P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
01-Jan-2022
SI4862DY VISHAY-SI4862DY_07 Datasheet
73Kb / 5P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 14-Apr-03
SI7862ADP VISHAY-SI7862ADP_V01 Datasheet
298Kb / 12P
   N-Channel 16-V (D-S) MOSFET
08-Feb-17
logo
Shenzhen Tuofeng Semico...
TF2026 TUOFENG-TF2026 Datasheet
648Kb / 6P
   P-Channel 16-V(D-S) MOSFET
Feb,2018 V1.0
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTQ3207 DINTEK-DTQ3207 Datasheet
418Kb / 8P
   P-Channel 16 V (D-S) MOSFET
VER.201CF
logo
Shenzhen Tuofeng Semico...
TF2305B TUOFENG-TF2305B Datasheet
629Kb / 6P
   P-Channel 16-V(D-S) MOSFET
Feb,2018 V1.0
logo
Vishay Siliconix
SI2328DS VISHAY-SI2328DS Datasheet
41Kb / 4P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 25-Dec-01
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com