Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LC3005 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Teledyne Technologies Incorporated

Numer części LC3005
Szczegółowy opis  5 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE LC3005 SIGNAL LIMITER
Download  1 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TELEDYNE [Teledyne Technologies Incorporated]
Strona internetowa  http://www.teledynemicrowave.com
Logo TELEDYNE - Teledyne Technologies Incorporated

LC3005 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Teledyne Technologies Incorporated

  LC3005 Datasheet HTML 1Page - Teledyne Technologies Incorporated  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 1 page
background image
DIMENSIONS ARE IN INCHES [MILLIMETERS]
SPECIFICATIONS*
INTERMODULATION PERFORMANCE
PRELIMINARY
650-691-9800 • Fax: 650-962-6845 • Updates: www.teledynemicrowave.com • microwave@teledyne.com
5 TO 3000 MHz
TO-8 CASCADABLE SIGNAL LIMITER
LC3005
Typical Values
LC3005
Low Insertion Loss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.2 dB
Low VSWR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2:1
High CW Input Power . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Watt
High Peak Power (2 µsec max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Watt
High Performance Thin Film
Standard Size TO-8 Package
Insertion Loss (Max.)
10 - 1500 MHz
0.2 dB
0.6 dB
0.8 dB
1500 - 3000 MHz
0.5 dB
1.0 dB
1.2 dB
Insertion Loss Flatness (Max.)
±0.5 dB
±0.8 dB
±1.0 dB
VSWR (Max.)
Input/Output
1.2:1
1.5:1
1.6:1
Maximum Output
Limiting Level
@+30 dBm Input (dBm)
+15.0 dBm
+16.0 dBm
+17.0 dBm
No DC Voltage Required
Guaranteed
Parameter
Typical
0 to 50° C
-55 to +85° C
Frequency (Min.)
5-3200 MHz
5-3000 MHz
5-3000 MHz
* Measured in a 50-ohm system. No DC voltage applied.
LC3005
TO-8 Package for Limiter
Storage Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-62 to 125° C
Maximum Case Temperature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
+125° C
Maximum Continuous RF Input Power . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Watt
Maximum Peak Power (3 µsec Max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50 Watt
Maximum Peak Power (2 µsec Max.) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75 Watt
SMTO-8 Package for Limiters
LS3005


Podobny numer części - LC3005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
PerkinElmer Optoelectro...
LC3000 PERKINELMER-LC3000 Datasheet
94Kb / 8P
   High Performance, Low-Cost Analog Line Scan Camera
logo
Seoul Semiconductor
LC300Z SEOUL-LC300Z Datasheet
390Kb / 12P
   GREEN OVAL LAMP LED
More results

Podobny opis - LC3005

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Teledyne Technologies I...
LC1501 TELEDYNE-LC1501 Datasheet
132Kb / 1P
   50 TO 1500 MHz TO-8 CASCADABLE LC1501 SIGNAL LIMITER
AC3064 TELEDYNE-AC3064 Datasheet
173Kb / 2P
   100 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3033 TELEDYNE-AC3033 Datasheet
176Kb / 2P
   1000 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3056 TELEDYNE-AC3056 Datasheet
184Kb / 2P
   500 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3057 TELEDYNE-AC3057 Datasheet
172Kb / 2P
   10 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
logo
List of Unclassifed Man...
AC3055 ETC-AC3055 Datasheet
118Kb / 2P
   10 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
logo
Teledyne Technologies I...
AC3035 TELEDYNE-AC3035 Datasheet
131Kb / 1P
   1000 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3586 TELEDYNE-AC3586 Datasheet
131Kb / 1P
   3000 TO 3600 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3046 TELEDYNE-AC3046 Datasheet
173Kb / 2P
   10 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
AC3055 TELEDYNE-AC3055 Datasheet
172Kb / 2P
   10 TO 3000 MHz TO-8 CASCADABLE AMPLIFIER
More results


Html Pages

1


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com