Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB-Q39G-L2OO-35-1 Arkusz danych(PDF) 6 Page - OSRAM GmbH

Numer części LB-Q39G-L2OO-35-1
Szczegółowy opis  Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LB-Q39G-L2OO-35-1 Arkusz danych(HTML) 6 Page - OSRAM GmbH

Back Button LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LB-Q39G-L2OO-35-1 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 15 page
background image
2007-07-09
6
LB Q39G, LT Q39G
Relative spektrale Emission
2) Seite 15
Relative Spectral Emission
2) page 15
V(
λ) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve
I
rel = f (λ); TA = 25 °C; IF = 5 mA
Abstrahlcharakteristik
2) Seite 15
Radiation Characteristic
2) page 15
I
rel = f (ϕ); TA = 25 °C
0
400
true green
550
450
500
600
650
nm
λ
700
OHL02571
I
20
40
60
80
%
100
rel
blue
λ
V
OHL03545
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚
0.4
0.6
0.8
1.0
100˚
90˚
80˚
70˚
60˚
50˚
10˚
20˚
30˚
40˚
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
ϕ
vertical
horizontal
horizontal
vertical


Podobny numer części - LB-Q39G-L2OO-35-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LB-Q39G OSRAM-LB-Q39G Datasheet
1Mb / 21P
   SMT package 0603, colorless diffused resin
More results

Podobny opis - LB-Q39G-L2OO-35-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LOV196 OSRAM-LOV196 Datasheet
572Kb / 14P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGA676 OSRAM-LGA676 Datasheet
406Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGP47K OSRAM-LGP47K Datasheet
452Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LSA67B OSRAM-LSA67B Datasheet
369Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LSQ971 OSRAM-LSQ971 Datasheet
463Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LGN971 OSRAM-LGN971 Datasheet
363Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LHQ974 OSRAM-LHQ974 Datasheet
344Kb / 13P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWP473 OSRAM-LWP473 Datasheet
501Kb / 17P
   Lead (Pb) Free Product RoHS Compliant
LYA675 OSRAM-LYA675 Datasheet
385Kb / 15P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
LWA67C OSRAM-LWA67C Datasheet
446Kb / 16P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
BPX38 OSRAM-BPX38_99 Datasheet
421Kb / 8P
   Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com