Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LS-Q976-NR-1 Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LS-Q976-NR-1
Szczegółowy opis  CHIPLED 0603
Download  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-Q976-NR-1 Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-Q976-NR-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 19 page
background image
2014-06-04
1
2014-06-04
CHIPLED 0603
Datasheet
Version 1.2
LS Q976
Features:
Besondere Merkmale:
• Package: SMT package 0603, colorless diffused
resin, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
Gehäusetyp: SMT Gehäuse 0603, farbloser
diffuser Verguss, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
• Technology: InGaAlP
Technologie: InGaAlP
• Viewing angle at 50 % I
V: 160°
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V: 160°
• Color: super red (633 nm)
Farbe: super rot (633 nm)
• Optical efficiency (typ.): 7 lm/W (super red)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 7 lm/W (super
rot)
Applications
Anwendungen
• Information Displays
Informationsanzeigen
• Backlighting
Hinterleuchtung
• Signal and Symbol Luminary
Signal- und Symbolleuchten
• Optical Indicator
Optischer Indikator


Podobny numer części - LS-Q976-NR-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LS-Q976 OSRAM-LS-Q976 Datasheet
517Kb / 19P
   SMT package 0603, colorless diffused resin, 1.6 mm x 0.8 mm x 0.8 mm
More results

Podobny opis - LS-Q976-NR-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LWQ38E OSRAM-LWQ38E Datasheet
557Kb / 22P
   CHIPLED 0603
LB-Q39E-N1OO-35-1 OSRAM-LB-Q39E-N1OO-35-1 Datasheet
1Mb / 21P
   CHIPLED 0603
logo
Vishay Siliconix
VLMTG1400 VISHAY-VLMTG1400 Datasheet
226Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jan-18
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300 Datasheet
212Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.2, 25-Jul-12
logo
HK TO-GRACE TECHNOLOGY ...
VLMS1300 TO-GRACE-VLMS1300 Datasheet
901Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMTG1400 TO-GRACE-VLMTG1400 Datasheet
689Kb / 10P
   Highbright 0603 ChipLED
VLMW1300 TO-GRACE-VLMW1300 Datasheet
581Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
logo
Vishay Siliconix
VLMW1301 VISHAY-VLMW1301_V01 Datasheet
208Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMS1300 VISHAY-VLMS1300_V01 Datasheet
250Kb / 13P
   Highbright 0603 ChipLED
01-Jan-2022
VLMW1300 VISHAY-VLMW1300 Datasheet
176Kb / 8P
   Highbright 0603 ChipLED
Rev. 1.0, 08-Nov-11
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com