Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LS-T67F-T2V2-1-1-Z Arkusz danych(PDF) 7 Page - OSRAM GmbH

Numer części LS-T67F-T2V2-1-1-Z
Szczegółowy opis  TOPLED
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LS-T67F-T2V2-1-1-Z Arkusz danych(HTML) 7 Page - OSRAM GmbH

Back Button LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LS-T67F-T2V2-1-1-Z Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 20 page
background image
Version 1.0
LS T67F
2013-10-08
7
Relative Spectral Emission - V(λ) = Standard eye response curve 7) page 19
Relative spektrale Emission - V(λ) = spektrale Augenempfindlichkeit 7) Seite 19
Irel= f (λ); TS = 25 °C; IF = 20 mA
Radiation Characteristics 7) page 19
Abstrahlcharakteristik 7) Seite 19
Irel = f (ϕ); TS = 25 °C
OHL02654
400
0
20
40
60
80
100
450
500
550
600
650
700
nm
%
λ
Vλ
yellow
orange
amber
super-red
red
rel
Ι
0
0.2
0.4
1.0
0.8
0.6
ϕ
1.0
0.8
0.6
0.4
10˚
20˚
40˚
30˚
OHL01660
50˚
60˚
70˚
80˚
90˚
100˚
20˚
40˚
60˚
80˚
100˚
120˚


Podobny numer części - LS-T67F-T2V2-1-1-Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LS-T67F OSRAM-LS-T67F Datasheet
579Kb / 15P
   white P-LCC-2 package, colorless clear resin
More results

Podobny opis - LS-T67F-T2V2-1-1-Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LST67B OSRAM-LST67B Datasheet
438Kb / 19P
   TOPLED
LST67D OSRAM-LST67D Datasheet
756Kb / 20P
   TOPLED
LWTVSG.CB OSRAM-LWTVSG.CB Datasheet
724Kb / 24P
   TOPLED
LST67F OSRAM-LST67F Datasheet
493Kb / 20P
   TOPLED
LW-T67C-S2V1-5K8L OSRAM-LW-T67C-S2V1-5K8L Datasheet
610Kb / 23P
   TOPLED
LTT673 OSRAM-LTT673 Datasheet
479Kb / 22P
   TOPLED
LR-T68F-U1AA-1-1-Z OSRAM-LR-T68F-U1AA-1-1-Z Datasheet
480Kb / 21P
   TOPLED
logo
Siemens Semiconductor G...
LST670 SIEMENS-LST670 Datasheet
496Kb / 8P
   TOPLED
logo
OSRAM GmbH
LG-T676-P1Q2-24-Z OSRAM-LG-T676-P1Q2-24-Z Datasheet
536Kb / 21P
   TOPLED
LS-T676-R1S1-1-Z OSRAM-LS-T676-R1S1-1-Z Datasheet
476Kb / 19P
   TOPLED
LY-T68F-T2V2-35-1-Z OSRAM-LY-T68F-T2V2-35-1-Z Datasheet
482Kb / 22P
   TOPLED
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com