Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSY876-P2S1-1 Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części LSY876-P2S1-1
Szczegółowy opis  Micro SIDELED 3010
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LSY876-P2S1-1 Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LSY876-P2S1-1 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 20 page
background image
2014-10-16
4
Version 1.1
LS Y876
Characteristics (T
S = 25 °C; IF = 20 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Wavelength at peak emission
Wellenlänge d. emittierten Lichtes
(typ.)
λ
peak
645
nm
Dominant Wavelength
3) page 19
Dominantwellenlänge 3) Seite 19
(typ.)
λ
dom
633
nm
Spectral bandwidth at 50% I
rel max
Spektrale Bandbreite b. 50% I
rel max
(typ.)
∆λ
16
nm
Viewing angle at 50 % I
V
Abstrahlwinkel bei 50 % I
V
(typ.)
120
°
Forward voltage 4) page 19
Durchlassspannung 4) Seite 19
(min.)
(typ.)
(max.)
V
F
V
F
V
F
1.80
2.00
2.30
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
(V
R = 12 V)
(typ.)
(max.)
I
R
I
R
0.01
10
µA
µA
Temperature coefficient of λ
peak
Temperaturkoeffizient von λ
peak
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λpeak
0.14
nm/K
Temperature coefficient of λ
dom
Temperaturkoeffizient von λ
dom
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
λdom
0.05
nm/K
Temperature coefficient of V
F
Temperaturkoeffizient von V
F
(-10°C ≤ T ≤ 100°C)
(typ.)
TC
V
-2.00
mV/K
Real thermal resistance junction / ambient
5) page 19 , 6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht /
Umgebung 5) Seite 19 , 6) Seite 19
(max.)
R
th JA real
630
K/W
Real thermal resistance junction / solder point
6) page 19
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
6) Seite 19
(max.)
R
th JS real
350
K/W


Podobny numer części - LSY876-P2S1-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LSY876-P2S1-1 OSRAM-LSY876-P2S1-1 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED is a SMT LED with side emission
LSY876-P2S1-1 OSRAM-LSY876-P2S1-1 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
More results

Podobny opis - LSY876-P2S1-1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LTY87S OSRAM-LTY87S_17 Datasheet
590Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LSY876 OSRAM-LSY876_14 Datasheet
501Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LYY876 OSRAM-LYY876 Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LTY8SG OSRAM-LTY8SG Datasheet
536Kb / 21P
   Micro SIDELED 3010
LW-Y87C-T1U1-3K8L OSRAM-LW-Y87C-T1U1-3K8L Datasheet
607Kb / 22P
   Micro SIDELED 3010
LY-Y876-Q2T1-26-Z OSRAM-LY-Y876-Q2T1-26-Z Datasheet
504Kb / 20P
   Micro SIDELED 3010
LYY8SF OSRAM-LYY8SF Datasheet
981Kb / 22P
   Micro SIDELED
LBY8SG OSRAM-LBY8SG Datasheet
611Kb / 21P
   Micro SIDELED
LWY1SG OSRAM-LWY1SG_15 Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
LW-Y1SG-BFCF-EKFM OSRAM-LW-Y1SG-BFCF-EKFM Datasheet
551Kb / 22P
   Micro SIDELED 2808
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com