Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

M74HC4051M1R Arkusz danych(PDF) 10 Page - STMicroelectronics

Numer części M74HC4051M1R
Szczegółowy opis  SINGLE 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
Download  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
Strona internetowa  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

M74HC4051M1R Arkusz danych(HTML) 10 Page - STMicroelectronics

Back Button M74HC4051M1R Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics M74HC4051M1R Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 12 page
background image
M74HC4051
10/12
DIM.
mm.
inch
MIN.
TYP
MAX.
MIN.
TYP.
MAX.
A
1.75
0.068
a1
0.1
0.2
0.003
0.007
a2
1.65
0.064
b
0.35
0.46
0.013
0.018
b1
0.19
0.25
0.007
0.010
C
0.5
0.019
c1
45° (typ.)
D
9.8
10
0.385
0.393
E
5.8
6.2
0.228
0.244
e
1.27
0.050
e3
8.89
0.350
F
3.8
4.0
0.149
0.157
G
4.6
5.3
0.181
0.208
L
0.5
1.27
0.019
0.050
M
0.62
0.024
S8° (max.)
SO-16 MECHANICAL DATA
PO13H


Podobny numer części - M74HC4051M1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M74HC4051M1R STMICROELECTRONICS-M74HC4051M1R Datasheet
301Kb / 15P
   ANALOGMULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER: SINGLE8CHANNEL, DUAL 4CHANNEL, TRIPLE2CHANNEL
More results

Podobny opis - M74HC4051M1R

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
STMicroelectronics
M74HC4051 STMICROELECTRONICS-M74HC4051_08 Datasheet
361Kb / 17P
   Single 8-channel analog multiplexer/demultiplexer
HCF4051B STMICROELECTRONICS-HCF4051B_02 Datasheet
543Kb / 10P
   SINGLE 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
M74HCT4051 STMICROELECTRONICS-M74HCT4051 Datasheet
309Kb / 14P
   SINGLE 8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
logo
Fairchild Semiconductor
CD4052BCMX FAIRCHILD-CD4052BCMX Datasheet
145Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
CD4053BCMX FAIRCHILD-CD4053BCMX Datasheet
145Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer ??Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
CD4051BC FAIRCHILD-CD4051BC_02 Datasheet
144Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
CD4051B TI1-CD4051B_15 Datasheet
1Mb / 38P
[Old version datasheet]   CMOS Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Fairchild Semiconductor
CD4051BC FAIRCHILD-CD4051BC Datasheet
142Kb / 13P
   Single 8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Dual 4-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer . Triple 2-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexe
logo
Toshiba Semiconductor
TC7MZ4051FK TOSHIBA-TC7MZ4051FK_07 Datasheet
236Kb / 11P
   8-Channel Analog Multiplexer/Demultiplexer
logo
Texas Instruments
SN74LV4051A-EP TI1-SN74LV4051A-EP Datasheet
490Kb / 13P
[Old version datasheet]    8-CHANNEL ANALOG MULTIPLEXER/DEMULTIPLEXER
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com