Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI2341DS-T1 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI2341DS-T1
Szczegółowy opis  P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI2341DS-T1 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI2341DS-T1 Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI2341DS-T1 Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI2341DS-T1 Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI2341DS-T1 Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix SI2341DS-T1 Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Si2341DS
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 72263
S-31675—Rev. B, 11-Aug-03
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
0
2
4
6
8
10
0
2468
10
0
100
200
300
400
500
600
700
0
5
10
15
20
25
30
0.00
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0
2468
10
0
2
4
6
8
10
12
0
2468
10
0
2
4
6
8
10
12
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
On-Resistance vs. Drain Current
Output Characteristics
Transfer Characteristics
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
TC = - 55_C
125
_C
VGS = 10 thru 5 V
2 V
3 V
Gate Charge
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
Coss
Ciss
VDS = 15 V
ID = 3 A
ID - Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
VGS = 10 V
ID = 3 A
TJ - Junction Temperature (_C)
VGS = 10 V
VGS = 4.5 V
25
_C


Podobny numer części - SI2341DS-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI2341DS-T1-GE3 VBSEMI-SI2341DS-T1-GE3 Datasheet
495Kb / 9P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SI2341DS-T1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI4835BDY VISHAY-SI4835BDY_05 Datasheet
90Kb / 6P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. D, 25-Oct-0
logo
Anachip Corp
AF4407 ANACHIP-AF4407 Datasheet
263Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7423DN VISHAY-SI7423DN Datasheet
173Kb / 3P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
24-May-04
SI2303ADS VISHAY-SI2303ADS Datasheet
39Kb / 4P
   P-Channel, 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 29-Apr-02
SI3481DV VISHAY-SI3481DV Datasheet
67Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 16-Feb-04
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4415 DINTEK-DTM4415 Datasheet
286Kb / 9P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4435DDY-T1-GE3 VISHAY-SI4435DDY-T1-GE3 Datasheet
279Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 18-May-09
SI7121DN VISHAY-SI7121DN Datasheet
552Kb / 13P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 23-Jun-08
SI4825DDY-T1 VISHAY-SI4825DDY-T1 Datasheet
242Kb / 10P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 13-Oct-08
SI7129DN VISHAY-SI7129DN Datasheet
566Kb / 13P
   P-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 06-Sep-10
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com