Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

Si4312-B10-GM Arkusz danych(PDF) 3 Page - Silicon Laboratories

Numer części Si4312-B10-GM
Szczegółowy opis  315/433.92 MHZ OOK RECEIVER
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SILABS [Silicon Laboratories]
Strona internetowa  http://www.silabs.com
Logo SILABS - Silicon Laboratories

Si4312-B10-GM Arkusz danych(HTML) 3 Page - Silicon Laboratories

  Si4312-B10-GM Datasheet HTML 1Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 2Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 3Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 4Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 5Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 6Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 7Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 8Page - Silicon Laboratories Si4312-B10-GM Datasheet HTML 9Page - Silicon Laboratories Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 22 page
background image
Si4312
Rev. 0.5
3
TABLE OF C ONTENTS
Section
Page
1. Electrical Specifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. Typical Application Schematic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.1. Typical Application Bill of Materials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
3. Functional Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.1. Overview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
3.2. Receiver Description . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
3.3. Carrier Frequency Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.4. Bit Time BT[1:0] Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3.5. RATIO Selection Used for the Slicer Threshold Calculation Window . . . . . . . . . . . . 10
3.6. Frequency Scanning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3.7. Threshold Hold Time Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.8. Low Noise Amplifier Input Circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3.9. Crystal Oscillator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3.10. Reset Pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
4. Pin Descriptions: Si4312-B10-GM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
5. Ordering Guide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
6. Package Markings (Top Marks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.1. Si4312 Top Mark . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6.2. Top Mark Explanation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7. Package Outline: Si4312-B10-GM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
8. PCB Land Pattern: Si4312-B10-GM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Document Change List . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Contact Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22


Podobny numer części - Si4312-B10-GM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Silicon Laboratories
SI4312-B10-GM SILABS-SI4312-B10-GM Datasheet
204Kb / 22P
   315/433.92 MHZ OOK RECEIVER
More results

Podobny opis - Si4312-B10-GM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Silicon Laboratories
SI4312 SILABS-SI4312 Datasheet
204Kb / 22P
   315/433.92 MHZ OOK RECEIVER
logo
List of Unclassifed Man...
CMT2210LW ETC2-CMT2210LW Datasheet
496Kb / 20P
   Low-Cost 315/433.92 MHz OOK Stand-Alone Receiver
logo
Princeton Technology Co...
PT4308 PTC-PT4308 Datasheet
336Kb / 4P
   Compact 433.92 MHz OOK/ASK Receiver
PT4306 PTC-PT4306 Datasheet
347Kb / 5P
   Compact 433.92 MHz OOK/ASK Receiver
logo
Silicon Laboratories
SI4311 SILABS-SI4311 Datasheet
168Kb / 20P
   315/433.92 MHZ FSK RECEIVER
logo
Princeton Technology Co...
PT4307 PTC-PT4307 Datasheet
343Kb / 5P
   Compact 315 MHz OOK/ASK Receiver
PT4305 PTC-PT4305 Datasheet
248Kb / 5P
   315 MHz / 433.92 MHz PLL Tuned Low Power FSK Receiver
logo
Murata Manufacturing Co...
DR5100 MURATA-DR5100 Datasheet
330Kb / 4P
   433.92 MHz Receiver Module
logo
RF Monolithics, Inc
RX5000 RFM-RX5000 Datasheet
103Kb / 11P
   433.92 MHz Hybrid Receiver
DR5100 RFM-DR5100 Datasheet
146Kb / 4P
   433.92 MHz Receiver Module
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com