Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI6475DQ Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI6475DQ
Szczegółowy opis  P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI6475DQ Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI6475DQ Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI6475DQ Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI6475DQ Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI6475DQ Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Si6475DQ
Vishay Siliconix
New Product
Document Number: 71294
S-01889—Rev. A, 28-Aug-00
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
–50
–25
0
25
50
75
100
125
150
0
1
2
3
4
5
0
102030405060
0
0.005
0.010
0.015
0.020
0.025
0
6
12
18
24
30
VDS – Drain-to-Source Voltage (V)
Crss
VDS = 6 V
ID = 10 A
ID – Drain Current (A)
VGS = 4.5 V
ID = 10 A
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg – Total Gate Charge (nC)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ – Junction Temperature (_C)
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
024
68
TJ = 25_C
ID = 10 A
30
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VSD – Source-to-Drain Voltage (V)
VGS – Gate-to-Source Voltage (V)
VGS = 4.5 V
TJ = 150_C
VGS = 2.5 V
VGS = 1.8 V
0
2000
4000
6000
8000
10000
036
9
12
Coss
Ciss


Podobny numer części - SI6475DQ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
VBsemi Electronics Co.,...
SI6475DQ VBSEMI-SI6475DQ Datasheet
977Kb / 8P
   P-Channel 20-V (G-S) MOSFET
More results

Podobny opis - SI6475DQ

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2335DS VISHAY-SI2335DS Datasheet
48Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Oct-00
SI6423DQ VISHAY-SI6423DQ Datasheet
42Kb / 5P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 07-Jul-03
SIA477EDJT VISHAY-SIA477EDJT Datasheet
264Kb / 8P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 29-Aug-16
SI2333CDS-T1-GE3 VISHAY-SI2333CDS-T1-GE3 Datasheet
225Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 16-Nov-0
SI3477DV VISHAY-SI3477DV Datasheet
226Kb / 11P
   P-Channel 12 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 19-Jul-10
SI2333DS VISHAY-SI2333DS Datasheet
243Kb / 3P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 21-Mar-05
SI2333DS-T1 VISHAY-SI2333DS-T1 Datasheet
195Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
SI2333CDS VISHAY-SI2333CDS Datasheet
104Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 23-Jun-08
SI5475DC VISHAY-SI5475DC Datasheet
109Kb / 4P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 05-Aug-02
logo
VBsemi Electronics Co.,...
MMSF4P01HDR2G VBSEMI-MMSF4P01HDR2G Datasheet
878Kb / 6P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2333DS VISHAY-SI2333DS_17 Datasheet
199Kb / 9P
   P-Channel 12-V (D-S) MOSFET
Rev. C, 02-Feb-09
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com