Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SI7448DP Arkusz danych(PDF) 3 Page - Vishay Siliconix

Numer części SI7448DP
Szczegółowy opis  N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  VISHAY [Vishay Siliconix]
Strona internetowa  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix

SI7448DP Arkusz danych(HTML) 3 Page - Vishay Siliconix

  SI7448DP Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix SI7448DP Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix SI7448DP Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix SI7448DP Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Si7448DP
Vishay Siliconix
Document Number: 71635
S-31728—Rev. B, 18-Aug-03
www.vishay.com
3
TYPICAL CHARACTERISTICS (25_C UNLESS NOTED)
VSD - Source-to-Drain Voltage (V)
0.000
0.005
0.010
0.015
0.020
012345
VGS - Gate-to-Source Voltage (V)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0
1020304050
0
1
2
3
4
5
0
8
16
24
32
40
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
- 50
- 25
0
25
50
75
100
125
150
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
4
8
12
16
20
Crss
Coss
Ciss
VDS = 10 V
ID = 22 A
VGS = 10 V
ID = 22 A
Gate Charge
On-Resistance vs. Drain Current
Qg - Total Gate Charge (nC)
VDS - Drain-to-Source Voltage (V)
ID - Drain Current (A)
Capacitance
On-Resistance vs. Junction Temperature
TJ - Junction Temperature (_C)
TJ = 150_C
TJ = 25_C
ID = 22 A
50
10
1
Source-Drain Diode Forward Voltage
On-Resistance vs. Gate-to-Source Voltage
VGS = 4.5 V
VGS = 2.5 V


Podobny numer części - SI7448DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7448DP VISHAY-SI7448DP Datasheet
216Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7448DP VISHAY-SI7448DP_V01 Datasheet
216Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
More results

Podobny opis - SI7448DP

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7458DP VISHAY-SI7458DP Datasheet
51Kb / 4P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. A, 04-Mar-02
SI7110DN VISHAY-SI7110DN Datasheet
534Kb / 12P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. E, 17-Mar-08
SISH106DN VISHAY-SISH106DN Datasheet
189Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7106DN VISHAY-SI7106DN_V01 Datasheet
82Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
18-Jul-08
SI7106DN VISHAY-SI7106DN Datasheet
82Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. E, 30-Jun-08
SI7108DN-T1-E3 VISHAY-SI7108DN-T1-E3 Datasheet
536Kb / 12P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. E, 17-Mar-08
SI7108DN VISHAY-SI7108DN_V01 Datasheet
531Kb / 12P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7110DN VISHAY-SI7110DN_V01 Datasheet
533Kb / 12P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7448DP VISHAY-SI7448DP_V01 Datasheet
216Kb / 8P
   N-Channel 20 V (D-S) Fast Switching MOSFET
01-Jan-2022
SI7108DN VISHAY-SI7108DN Datasheet
107Kb / 6P
   N-Channel 20-V (D-S) Fast Switching MOSFET
Rev. C, 01-Aug-05
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com