Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

UF2815B Arkusz danych(PDF) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

Numer części UF2815B
Szczegółowy opis  RF Power MOSFET Transistor
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  MA-COM [M/A-COM Technology Solutions, Inc.]
Strona internetowa  http://www.macomtech.com
Logo MA-COM - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

UF2815B Arkusz danych(HTML) 3 Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.

  UF2815B_17 Datasheet HTML 1Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. UF2815B_17 Datasheet HTML 2Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. UF2815B_17 Datasheet HTML 3Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc. UF2815B_17 Datasheet HTML 4Page - M/A-COM Technology Solutions, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
RF Power MOSFET Transistor
15W, 100-500 MHz, 28V
Rev. V1
UF2815B
3
3
M/A-COM Technology Solutions Inc. (MACOM) and its affiliates reserve the right to make changes to the product(s) or information contained herein without notice.
Visit www.macom.com for additional data sheets and product information.
For further information and support please visit:
https://www.macom.com/support
3
TEST FIXTURE ASSEMBLY
TEST FIXTURE SCHEMATIC


Podobny numer części - UF2815B_17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
UF2815B MA-COM-UF2815B_15 Datasheet
211Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
More results

Podobny opis - UF2815B_17

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
M/A-COM Technology Solu...
DU28200M MA-COM-DU28200M Datasheet
156Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
DU2840S MA-COM-DU2840S Datasheet
164Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
DU2860U MA-COM-DU2860U Datasheet
149Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
UF28100H MA-COM-UF28100H Datasheet
235Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2805B-20 MA-COM-UF2805B-20 Datasheet
213Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2840G MA-COM-UF2840G_17 Datasheet
663Kb / 4P
   RF Power MOSFET Transistor
UF28150J MA-COM-UF28150J_17 Datasheet
731Kb / 4P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2820P MA-COM-UF2820P_17 Datasheet
620Kb / 4P
   RF Power MOSFET Transistor
UF2820R MA-COM-UF2820R_17 Datasheet
643Kb / 4P
   RF Power MOSFET Transistor
LF2805A MA-COM-LF2805A Datasheet
143Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
DU2860T MA-COM-DU2860T Datasheet
161Kb / 3P
   RF Power MOSFET Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com