Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

CAA1 Arkusz danych(PDF) 4 Page - Bothhand USA, LP.

Numer części CAA1
Szczegółowy opis  0.25 Watt SMD O/P DC-DC Converter
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  BOTHHAND [Bothhand USA, LP.]
Strona internetowa  http://www.bothhandusa.com
Logo BOTHHAND - Bothhand USA, LP.

CAA1 Arkusz danych(HTML) 4 Page - Bothhand USA, LP.

  CAA1 Datasheet HTML 1Page - Bothhand USA, LP. CAA1 Datasheet HTML 2Page - Bothhand USA, LP. CAA1 Datasheet HTML 3Page - Bothhand USA, LP. CAA1 Datasheet HTML 4Page - Bothhand USA, LP. CAA1 Datasheet HTML 5Page - Bothhand USA, LP. CAA1 Datasheet HTML 6Page - Bothhand USA, LP.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 6 page
background image
Inc.
CCAR25 Series
0.25 Watt SMD Single O/P DC-DC Converter
Single Output
Bothhand
USA
www.bothhandusa.com
4
E-mail: sales@bothhandusa.com
PS: Output Voltage Code:
Single Output
S0:3.3V
S1: 5V
SA: 9V
S2: 12V
S3: 15V
7 . Performance Characteristics
Temperature derating graph


Podobny numer części - CAA1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sumida Corporation
CAA17D24A SUMIDA-CAA17D24A Datasheet
234Kb / 1P
   過17.3mm Max.(Diameter),2.9mm Max. Height.
logo
Okaya Electric America,...
CAA18-12 OKAYA-CAA18-12 Datasheet
242Kb / 1P
   SILICON SURGE ABSORBER
CAA18-4 OKAYA-CAA18-4 Datasheet
242Kb / 1P
   SILICON SURGE ABSORBER
CAA18-8 OKAYA-CAA18-8 Datasheet
242Kb / 1P
   SILICON SURGE ABSORBER
More results

Podobny opis - CAA1

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Bothhand USA, LP.
CCAR25-SERIES BOTHHAND-CCAR25-SERIES Datasheet
528Kb / 6P
   0.25 Watt SMD O/P DC-DC Converter
CCAR25 BOTHHAND-CCAR25 Datasheet
528Kb / 6P
   0.25 Watt SMD O/P DC-DC Converter
SA1LF BOTHHAND-SA1LF Datasheet
362Kb / 15P
   1 Watt SMD O/P DC-DC Converter
SA1-LF-SERIES BOTHHAND-SA1-LF-SERIES Datasheet
362Kb / 15P
   1 Watt SMD O/P DC-DC Converter
logo
AIMTEC
AM1_4S-Z AIMTEC-AM1_4S-Z_13 Datasheet
230Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
logo
Make-Ps
PME-S-Z MAKE-PS-PME-S-Z Datasheet
533Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
logo
AIMTEC
AM1_4S-Z AIMTEC-AM1_4S-Z Datasheet
224Kb / 3P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
AM1_4LS-NZ AIMTEC-AM1_4LS-NZ Datasheet
240Kb / 4P
   0.25 Watt | DC-DC Converter
AMQL-N AIMTEC-AMQL-N Datasheet
371Kb / 4P
   0.25 watt dc-dc converters
AM1G-NZ AIMTEC-AM1G-NZ Datasheet
203Kb / 5P
   1 Watt | DC-DC Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com