Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

AD1833A Arkusz danych(PDF) 20 Page - Analog Devices

Numer części AD1833A
Szczegółowy opis  24-Bit, 192 kHz, DAC
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD1833A Arkusz danych(HTML) 20 Page - Analog Devices

Back Button AD1833A Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 14Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 15Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 16Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 17Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 18Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 19Page - Analog Devices AD1833A Datasheet HTML 20Page - Analog Devices  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 20 page
background image
REV. 0
AD1833A
–20–
OUTLINE DIMENSIONS
48-Lead Low Profile Quad Flat Package [LQFP]
1.4 mm Thick
(ST-48)
Dimensions shown in millimeters
TOP VIEW
(PINS DOWN)
1
12
13
25
24
36
37
48
0.27
0.22
0.17
0.50
BSC
7.00
BSC
SEATING
PLANE
1.60 MAX
0.75
0.60
0.45
VIEW A
7
3.5
0
0.20
0.09
1.45
1.40
1.35
0.15
0.05
0.08 MAX
COPLANARITY
VIEW A
ROTATED 90 CCW
PIN 1
INDICATOR
9.00 BSC
COMPLIANT TO JEDEC STANDARDS MS-026BBC
SEATING
PLANE


Html Pages

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn