Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1020DC_T0_10001 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Pan Jit International Inc.

Numer części SB1020DC_T0_10001
Szczegółowy opis  SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Strona internetowa  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.

SB1020DC_T0_10001 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Pan Jit International Inc.

  SB1020DC_T0_10001 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. SB1020DC_T0_10001 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. SB1020DC_T0_10001 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. SB1020DC_T0_10001 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc. SB1020DC_T0_10001 Datasheet HTML 5Page - Pan Jit International Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
PAGE . 3
May 12,2016-REV.01
SB1020DC~SB1060DC
MOUNTING PAD LAYOUT
ORDER INFORMATION
• Packing information
T/R - 0.8K per 13" plastic Reel


Podobny numer części - SB1020DC_T0_10001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Won-Top Electronics
SB1020DC-T3 WTE-SB1020DC-T3 Datasheet
46Kb / 3P
   10A D2PAK SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
SB1020DC-T3 WTE-SB1020DC-T3 Datasheet
49Kb / 4P
   10A SURFACE MOUNT DUAL SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
More results

Podobny opis - SB1020DC_T0_10001

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Leshan Radio Company
LMBR1200ETIG LRC-LMBR1200ETIG Datasheet
495Kb / 11P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
SB220 LRC-SB220 Datasheet
262Kb / 7P
   Schottky Barrier Rectifiers Schottky Barrier Rectifiers
logo
Diotec Semiconductor
SBT1020 DIOTEC-SBT1020 Datasheet
378Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS, SCHOTTKY BARRIER GLEICHRICHTER
logo
Shenzhen Ping Sheng Ele...
15SQ030 PFS-15SQ030 Datasheet
269Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Pan Jit International I...
1N5817 PANJIT-1N5817_09 Datasheet
49Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
Comchip Technology
MBR20H100FCT-G COMCHIP-MBR20H100FCT-G Datasheet
87Kb / 3P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Pan Jit International I...
SD1020CT PANJIT-SD1020CT_05 Datasheet
426Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
logo
HY ELECTRONIC CORP.
1N5817 HY-1N5817 Datasheet
34Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR520 HY-SR520 Datasheet
42Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR830T HY-SR830T Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SR2030CT HY-SR2030CT Datasheet
40Kb / 2P
   SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com