Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SS845 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Nanjing International Group Co

Numer części SS845
Szczegółowy opis  8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  DGNJDZ [Nanjing International Group Co]
Strona internetowa  http://www.dgnjdz.com/
Logo DGNJDZ - Nanjing International Group Co

SS845 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Nanjing International Group Co

  SS845 Datasheet HTML 1Page - Nanjing International Group Co SS845 Datasheet HTML 2Page - Nanjing International Group Co SS845 Datasheet HTML 3Page - Nanjing International Group Co  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
1
100
4
0
100
200
300
8
Figure 5
Peak Forward Surge Current
Peak Forward Surge Current - Amperes versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles
Amps
Cycles
2
6
10 20
60 80
40
400
500
600
Figure 4
Typical Reverse Characteristics
Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts
Volts
.4
.6
2
1
mAmps
20
120
40
60
80
100
.001
.002
.004
.006
.01
.02
.04
.06
.1
.2
4
6
10
140
S
S82-845
S
S85-810
75
°C
25
°C
100
°C
Version 1.1
2013/2/27
http://www.
dgnjdz.com


Podobny numer części - SS845

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Microdiode Electronics ...
SS845 CHENDA-SS845 Datasheet
868Kb / 3P
   SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
logo
Nanjing International G...
SS845 DGNJDZ-SS845 Datasheet
665Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS845 DGNJDZ-SS845 Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS845 DGNJDZ-SS845 Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS845 DGNJDZ-SS845 Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
More results

Podobny opis - SS845

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nanjing International G...
SS85-8A-50V-DO-214AB DGNJDZ-SS85-8A-50V-DO-214AB Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS88-8A-80V-DO-214AB DGNJDZ-SS88-8A-80V-DO-214AB Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS82-8A-20V-DO-214AB DGNJDZ-SS82-8A-20V-DO-214AB Datasheet
726Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS810.8A DGNJDZ-SS810.8A Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS82 DGNJDZ-SS82 Datasheet
665Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
SS86-8A-60V-DO-214AB DGNJDZ-SS86-8A-60V-DO-214AB Datasheet
703Kb / 3P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS 8
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
SR8150E SECOS-SR8150E Datasheet
187Kb / 2P
   8.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
SR8200E SECOS-SR8200E Datasheet
340Kb / 2P
   8.0 Amp Schottky Barrier Rectifiers
logo
Goodwork Semiconductor ...
SR8150 GWSEMI-SR8150 Datasheet
70Kb / 2P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
SRF8150 GWSEMI-SRF8150 Datasheet
71Kb / 2P
   8.0 AMP SCHOTTKY BARRIER RECTIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com