Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

NTE1130 Arkusz danych(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Numer części NTE1130
Szczegółowy opis  Integrated Circuit Color TV Demodulator
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1130 Arkusz danych(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE1130 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1130 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE1130 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 3 page
background image
NTE1130
Integrated Circuit
Color TV Demodulator
Features:
D Color TV Demodulator (Function)
D Color Difference Signal Amplifier
D Chroma Demodulator
D Color Matrix Circuit
D DC Hue Control
D High Sensitivity:
Output VB –Y = 2.5Vp–p
Input 0.2Vp–p
D Including MOS Capacitance for Filter
D Hue is controlled by DC Voltage
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Supply Voltage (V13), VCC
18V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hue Output terminal Voltage, V12
18V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hue Control Terminal Voltage, V9
0 to VCC
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chroma Signal Input, eC
4VP–P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reference Signal Input Voltage, eR
4VP–P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sub–Carrier Input Voltage, V10, V11
4VP–P
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Minimum Load Resistance, RL
3k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
750mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
6.0mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temprature Range, Topr
–20
° to +65°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Electrical Characteristics: (TA = +25°C, VCC = 15V, RL = 5.6kΩ unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Static Characteristics
Operating Supply Voltage
VCC
13.5
15.0
16.5
V
Output Terminal Voltage
V14, 15, 16 RL = 5.6kΩ
8.8
9.8
10.8
V
Supply Current
ICC
RL = ∞
6.0
10.4
15.0
mA
RL = 5.6kΩ
11.0
16.8
23.0
mA
Reference Signal Input Terminal Voltage
V3
RL = 5.6kΩ
5.9
V


Html Pages

1  2  3 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn