Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FC14975 Arkusz danych(PDF) 1 Page - Cree, Inc

Numer części FC14975
Szczegółowy opis  Florentina series
Download  15 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

FC14975 Arkusz danych(HTML) 1 Page - Cree, Inc

  FC14975 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 7Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 8Page - Cree, Inc FC14975 Datasheet HTML 9Page - Cree, Inc Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 15 page
background image
PRODUCT DATASHEET
Florentina series
last update 24/8/2016
DETAILS
Product Number
FC14975_FLORENTINA-2X2-W
Family
Florentina
Type
Pack
Color
black
Diameter
95,57x95,57 mm
Height
17,72 mm
Style
square
Optic Material
Holder Material
Fastening
screw, pin
Status
production ready
ROHS Comliant
Yes
Date Updated
24/08/2016
OPTICAL PROPERTIES
Viewing
Light
Effi-
LED
Angle
Beam
ciency
cd/lm
Connector
XP-L
49 deg
70 %
1.000
-
XHP35 HD
49 deg
70 %
1.000
-
LUXEON TX
41 deg
76 %
1.500
-
LUXEON MZ
36 deg
66 %
1.500
-
NVSxx19B/NVSxx19C
42 deg
80 %
1.400
-
Oslon Square Gen3
35 deg
69 %
1.600
-
June 9th 2017 5:37 Copyright Ledil Oy - Subject to change without prior notice - Page 1/1
Ledil Oy
Salorankatu 10
24240 SALO, Finland
http://www.ledil.com
email: ledil@ledil.com
FAX: +358-2-733 8001


Podobny numer części - FC14975

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ledil, Inc.
FC14975 LEDIL-FC14975 Datasheet
1Mb / 15P
   Florentina Pack
More results

Podobny opis - FC14975

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
FC15465 CREE-FC15465 Datasheet
765Kb / 7P
   Florentina series
FC15725 CREE-FC15725 Datasheet
1Mb / 19P
   Florentina series
FC15726 CREE-FC15726 Datasheet
1Mb / 19P
   Florentina series
FCA15450 CREE-FCA15450 Datasheet
165Kb / 4P
   Florentina series
FC14971 CREE-FC14971 Datasheet
878Kb / 11P
   Florentina series
FC15724 CREE-FC15724 Datasheet
1Mb / 17P
   Florentina series
FCA15451 CREE-FCA15451 Datasheet
185Kb / 4P
   Florentina series
FC15718 CREE-FC15718 Datasheet
1Mb / 15P
   Florentina series
FC14974 CREE-FC14974 Datasheet
1Mb / 17P
   Florentina series
FC14973 CREE-FC14973 Datasheet
1Mb / 17P
   Florentina series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com