Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

NTE1181 Arkusz danych(PDF) 1 Page - NTE Electronics

Numer części NTE1181
Szczegółowy opis  Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1181 Arkusz danych(HTML) 1 Page - NTE Electronics

  NTE1181 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1181 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 2 page
background image
NTE1181
Integrated Circuit
FM Stereo Multiplex Demodulator
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Supply Voltage (V4–11), VCC
12V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Voltage, V10–11
24V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Circuit Current, I4
19mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lamp Current, I10
100mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
340mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, Topr
–20
° to +75°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–65
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recommended Operating Conditions: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Recommended Supply Voltage
VCC
4
12
V
Electrical Characteristics: (TA = +25°C, VCC = 6V unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
Total Circuit Current
Itot(off)
Lamp OFF
4
6
10
mA
Itot(on)
Lamp ON
5
8
12
mA
Channel Separation
Sep
Vi = 200mV, f = 1kHz, MOD, 100%
35
45
dB
Channel Balance
CB
Vi = 200mV, f = 1kHz
0.3
1.5
dB
ON Level
f = 1kHz, MOD, 100%
40
60
75
mV
Voltage Gain
GV
Vi = 200mV, f = 1kHz
–5.0
–0.5
dB


Html Pages

1  2 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn