Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

NTE1181 Arkusz danych(PDF) 2 Page - NTE Electronics

Numer części NTE1181
Szczegółowy opis  Integrated Circuit FM Stereo Multiplex Demodulator
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE1181 Arkusz danych(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE1181 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE1181 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
VCC
VCC
Pin Connection Diagram
IF Input
RC Network
Input
Bypass Capacitor
GND
Mono/Stereo Switch
RC Network
Stereo Lamp
Lt Output
Rt Output
38kHz Tune
19kHz Tune
19kHz Tune
1
2
3
4
5
38kHz Tune
6
7
8
16
15
14
13
12
11
10
9
.260 (6.6) Max
16
9
18
.785 (19.9) Max
.200 (5.08)
Max
.245
(6.22)
Min
.300 (7.62)
.700 (17.7)
.100 (2.54)


Html Pages

1  2 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn