Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LSBKS9UG42292-S26-W115 Arkusz danych(PDF) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

Numer części LSBKS9UG42292-S26-W115
Szczegółowy opis  DUAL COLOR LED LAMPS
Download  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  LIGITEK [LIGITEK electronics co., ltd.]
Strona internetowa  http://www.ligitek.com
Logo LIGITEK - LIGITEK electronics co., ltd.

LSBKS9UG42292-S26-W115 Arkusz danych(HTML) 4 Page - LIGITEK electronics co., ltd.

  LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 1Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 2Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 3Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 4Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 5Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 6Page - LIGITEK electronics co., ltd. LSBKS9UG42292-S26-W115 Datasheet HTML 7Page - LIGITEK electronics co., ltd.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
PART NO.
3/6
Page
LIGITEK ELECTRONICS CO.,LTD.
Property of Ligitek Only
1.5
1.0
1.25
Fig.2 Relative Intensity vs. Forward Current
30
20
25
0.5
0.25
15
10
5
5
0
0
Forward Current(mA)
Fig.4 Relative Intensity vs. Wavelength
0.75
SBK-S CHIP
30
15
20
25
10
5
4
3
2
1
Forward Voltage(V)
0
40
Fig.3 Forward Current vs. Temperature
Fig.1 Forward current vs. Forward Voltage
Typical Electro-Optical Characteristics Curve
0.5
680
630
580
430
480
480
0
100
380
530
Wavelength (nm)
30
10
20
50
75
0
25
0
Ambient Temperature(
)
1.0
LSBKS9UG42292/S26-W115


Podobny numer części - LSBKS9UG42292-S26-W115

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LSBKS9UG42292-S26-PF LIGITEK-LSBKS9UG42292-S26-PF Datasheet
188Kb / 8P
   DUAL COLOR LED LAMPS
More results

Podobny opis - LSBKS9UG42292-S26-W115

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
LIGITEK electronics co....
LHRF9UG2692-R12-PF LIGITEK-LHRF9UG2692-R12-PF Datasheet
149Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LHRF9UG23092-P1 LIGITEK-LHRF9UG23092-P1 Datasheet
88Kb / 6P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LHRF9UG42292-R1-PF LIGITEK-LHRF9UG42292-R1-PF Datasheet
125Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LHRF9UG42293-S14-PF LIGITEK-LHRF9UG42293-S14-PF Datasheet
113Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LHY9UG34063-R1-PF LIGITEK-LHY9UG34063-R1-PF Datasheet
129Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSBKS9UG2093 LIGITEK-LSBKS9UG2093 Datasheet
125Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSRF9UG42292-R1-PF LIGITEK-LSRF9UG42292-R1-PF Datasheet
125Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSRFSBK2093-R1-PF LIGITEK-LSRFSBK2093-R1-PF Datasheet
161Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSRFSBKS3393-R1 LIGITEK-LSRFSBKS3393-R1 Datasheet
122Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSRFVG2092-R1 LIGITEK-LSRFVG2092-R1 Datasheet
110Kb / 6P
   DUAL COLOR LED LAMPS
LSRFVY3392-R1-PF LIGITEK-LSRFVY3392-R1-PF Datasheet
126Kb / 7P
   DUAL COLOR LED LAMPS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com