Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
TC90A45F Arkusz danych(PDF) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
|
TC90A45F Arkusz danych(HTML) 7 Page - Toshiba Semiconductor |
7 / 11 page TC90A44P,45P/F 2001-01-16 7/11 AC CHARACTERISTICS (1)Y output (Ta = 25°C, VDD = 5 V, input clock : 3.579545 MHz 0.4 Vp-p, S1 = 1) CHARACTERISTICS SYMBOL TEST CIR- CUIT TEST CONDITION MIN. TYP. MAX. UNIT Input Level VIN 1 0~140 IRE − 0.75 − Vp-p Low Frequency Gain GV 1 S2 = 1, S3 = 1, S4 = 2 VIN = 15.73426 kHz, 0.75 Vp-p, Vdc = 2.5 V 6.8 7.2 7.7 dB f2 / f1 MTF1 −0.8 −1.0 −2.0 Frequency Response f4 / f1 MTF2 1 −1.5 −2.0 −3.0 dB Comb Characteristics f2 / f3 COMBY 1 S2 = 1, S3 = 1, S4 = 2 VIN = 0.75 Vp-p, Vdc = 2.5 V − −46 −40 dB Output Impedance Zo 1 S2 = 2, S4 = 2 VIN = 15.73426 kHz, 0.75 Vp-p, Vdc = 2.5 V 400 V2 V2 V1 Zo ´ - = V1 : S3 = 1, V2 : S3 = 2 250 400 700 Ω (Note) : f1 = fH = 15.73426 kHz, f2 = fsc = 3.579545 MHz, f3 = fsc + 1 / 2fH = 3.587412 MHz, f4 = 1 / 3 (4fsc) = 4.772727 MHz CONDITION OF INPUT SIGNAL |
Podobny numer części - TC90A45F |
|
Podobny opis - TC90A45F |