Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

2SK3351 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Sanyo Semicon Device

Numer części 2SK3351
Szczegółowy opis  N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
Download  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  SANYO [Sanyo Semicon Device]
Strona internetowa  https://www.sanyo-av.com/us/
Logo SANYO - Sanyo Semicon Device

2SK3351 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Sanyo Semicon Device

  2SK3351 Datasheet HTML 1Page - Sanyo Semicon Device 2SK3351 Datasheet HTML 2Page - Sanyo Semicon Device 2SK3351 Datasheet HTML 3Page - Sanyo Semicon Device 2SK3351 Datasheet HTML 4Page - Sanyo Semicon Device  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
2SK3351
No.7764-2/4
PW=10µs
D.C.
≦1%
10V
0V
VIN
VIN
P.G
50Ω
G
S
ID=15A
RL=1Ω
VDD=15V
VOUT
D
2SK3351
前ページより続く。
項目
記号
条件
定格値
unit
min
typ
max
総ゲート電荷量
Qg
VDS=10V, VGS=10V, ID=30A
28
nC
ゲート・ソース電荷量
Qgs
VDS=10V, VGS=10V, ID=30A
4.6
nC
ゲート・ドレイン電荷量
Qgd
VDS=10V, VGS=10V, ID=30A
5
nC
ダイオード順電圧
VSD
IS=30A, VGS=0
0.92
1.2
V
単体品名表示:K3351
外形図
外形図
unit : mm
unit : mm
2083B
2092B
スイッチングタイム測定回路図
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
4 : Drain
SANYO : TP
5.0
6.5
0.85
0.7
0.6
0.5
1.2
2.3
0.5
1
23
4
2.3
2.3
6.5
2.3
0.5
5.0
0.85
0.5
1.2
0
∼0.2
2.3
2.3
0.6
12
4
3
1 : Gate
2 : Drain
3 : Source
4 : Drain
SANYO : TP-FA


Podobny numer części - 2SK3351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3351 SANYO-2SK3351_1 Datasheet
39Kb / 4P
   N-Channel Silicon MOSFET DC / DC Converter Applications
More results

Podobny opis - 2SK3351

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Sanyo Semicon Device
2SK3098 SANYO-2SK3098 Datasheet
10Kb / 1P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FTD2011A SANYO-FTD2011A Datasheet
52Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FW261 SANYO-FW261 Datasheet
34Kb / 2P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
List of Unclassifed Man...
CPH6411 ETC-CPH6411 Datasheet
54Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Sanyo Semicon Device
MCH3443 SANYO-MCH3443 Datasheet
52Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
2SK3830 SANYO-2SK3830 Datasheet
57Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
FW257 SANYO-FW257 Datasheet
55Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
ECH8607 SANYO-ECH8607 Datasheet
46Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
ECH8604 SANYO-ECH8604 Datasheet
41Kb / 4P
   N CHANNEL MOS SILICON TRANSISTOR
logo
Guangdong Kexin Industr...
KPCF8402 KEXIN-KPCF8402 Datasheet
96Kb / 3P
   Silicon P, N Channel MOS Type Transistor
More results


Html Pages

1 2 3 4


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com