Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FCA15009 Arkusz danych(PDF) 3 Page - Cree, Inc

Numer części FCA15009
Szczegółowy opis  Rose series
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  CREE [Cree, Inc]
Strona internetowa  http://www.cree.com/
Logo CREE - Cree, Inc

FCA15009 Arkusz danych(HTML) 3 Page - Cree, Inc

  FCA15009 Datasheet HTML 1Page - Cree, Inc FCA15009 Datasheet HTML 2Page - Cree, Inc FCA15009 Datasheet HTML 3Page - Cree, Inc FCA15009 Datasheet HTML 4Page - Cree, Inc FCA15009 Datasheet HTML 5Page - Cree, Inc FCA15009 Datasheet HTML 6Page - Cree, Inc  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
-45
-35
-25
-15
-5
5
15
25
35
45
Relative intensity of FCA15009_G2-ROSE-UV-W_(LZ4-04UV00)
_0
_90


Podobny numer części - FCA15009

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Ledil, Inc.
FCA15009 LEDIL-FCA15009 Datasheet
4Mb / 4P
   ~40째 wide beam. Assembly black holder and installation tape.
FCA15009 LEDIL-FCA15009_18 Datasheet
4Mb / 4P
   ~40째 wide beam. Assembly black holder and installation tape.
More results

Podobny opis - FCA15009

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Cree, Inc
FA11909 CREE-FA11909 Datasheet
79Kb / 3P
   Rose series
FA12620 CREE-FA12620 Datasheet
265Kb / 6P
   Rose series
FA10667 CREE-FA10667 Datasheet
554Kb / 9P
   Rose series
FA10708 CREE-FA10708 Datasheet
659Kb / 10P
   Rose series
FA11911 CREE-FA11911 Datasheet
411Kb / 6P
   Rose series
FCA15008 CREE-FCA15008 Datasheet
372Kb / 5P
   Rose series
CA13623 CREE-CA13623 Datasheet
150Kb / 3P
   Rose series
FA10665 CREE-FA10665 Datasheet
580Kb / 9P
   Rose series
FA11153 CREE-FA11153 Datasheet
99Kb / 2P
   Rose series
CA11839 CREE-CA11839 Datasheet
409Kb / 8P
   Rose series
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com