Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼

Delete All
ON OFF
ALLDATASHEET.PL

X  

Preview PDF Download HTML

NTE15035 Arkusz danych(PDF) 2 Page - NTE Electronics

Numer części NTE15035
Szczegółowy opis  Integrated Circuit Video IF, Chroma Deflection
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NTE [NTE Electronics]
Strona internetowa  http://www.nteinc.com
Logo NTE - NTE Electronics

NTE15035 Arkusz danych(HTML) 2 Page - NTE Electronics

  NTE15035 Datasheet HTML 1Page - NTE Electronics NTE15035 Datasheet HTML 2Page - NTE Electronics NTE15035 Datasheet HTML 3Page - NTE Electronics NTE15035 Datasheet HTML 4Page - NTE Electronics NTE15035 Datasheet HTML 5Page - NTE Electronics NTE15035 Datasheet HTML 6Page - NTE Electronics  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 6 page
background image
Deflection Section:
D Excellent Sync Separator
D Adjustment Free Count Down System
D Stable Vertical Synchronization
D Saw–Tooth Type AFC
D Horizontal Pre–Driver
D X–Ray Protector
D Vertical Drive Amplifier
Absolute Maximum Ratings: (TA = +25°C unless otherwise specified)
Supply Voltage, VCC
12V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input Signal Level, ein
5Vp–p
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RF AGC Voltage, VRFAGC
15V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Horizontal Section Supply Voltage, VCCH
12V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Power Dissipation, PD
2660mW
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Derate Above 25
°C
212mW/
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating Temperature Range, Topr
–20
° to +65°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage Temperature Range, Tstg
–55
° to +150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Recommended Supply Voltage:
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
PIF Section (Pin19)
8.5
9.0
9.5
V
QIF, SIF Section (Pin37)
8.5
9.0
9.5
V
Video, Chroma, Deflection Section (Pin16)
8.5
9.0
9.5
V
Horizontal Section (Pin58)
6.3
6.8
7.3
V
AC Characteristics: (TA = +25°C, VCC = 9V, 6.8V unless otherwise specified)
Parameter
Symbol
Test Conditions
Min
Typ
Max
Unit
PIF Section
Input Sensitivity
vin
70
120
200
µVrms
IF AGC Gain Reduction
GR
60
64
dB
Video Bandwidth
BW
4.5
MHz
Video Ripple
0
±1
dB
Differential Phase
DP
5
deg.
Differential Gain
DG
10
%
Video White Peak
V47
3.2
3.7
4.4
V
Noise Inverter
White Inverter
VWTH
2.7
3.0
3.3
V
White Clamp
VWCL
4.6
5.0
5.4
V
Black Inverter
VBTH
6.4
6.8
7.2
V
Black Clamp
VBCL
4.8
5.2
5.6
V
Carrier Suppression
40
dB
Harmonics Suppression
I2nd
40
dB
Input Impedance
RiPIF
1.75
2.5
3.25
k
Input Capacitance
CiPIF
2
4
8
pF
AFT Center Voltage
No Signal
5.1
6.5
10.3
V
Offset
±3
V


Html Pages

1  2  3  4  5  6 


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn