Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

STC6301D Arkusz danych(PDF) 7 Page - Stanson Technology

Numer części STC6301D
Szczegółowy opis  N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
Download  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  STANSON [Stanson Technology]
Strona internetowa  http://www.stansontech.com
Logo STANSON - Stanson Technology

STC6301D Arkusz danych(HTML) 7 Page - Stanson Technology

  STC6301D Datasheet HTML 1Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 2Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 3Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 4Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 5Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 6Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 7Page - Stanson Technology STC6301D Datasheet HTML 8Page - Stanson Technology  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
STC6301D
N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
23.0A / -18.0A
STANSON TECHNOLOGY
120 Bentley Square, Mountain View, Ca 94040 USA
www.stansontech.com
Copyright © 2007, Stanson Corp.
STC6301D 2017. V1
TYPICAL CHARACTERICTICS (P MOS)


Podobny numer części - STC6301D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Stanson Technology
STC6332 STANSON-STC6332 Datasheet
421Kb / 9P
   The STC6332 is the N & P-Channel enhancement mode power field effect transistor using high cell density DMOS trench technology.
logo
List of Unclassifed Man...
STC6342L ETC1-STC6342L Datasheet
110Kb / 13P
   UP Supervisor Circuits
STC6342M ETC1-STC6342M Datasheet
110Kb / 13P
   UP Supervisor Circuits
STC6342R ETC1-STC6342R Datasheet
110Kb / 13P
   UP Supervisor Circuits
STC6342S ETC1-STC6342S Datasheet
110Kb / 13P
   UP Supervisor Circuits
More results

Podobny opis - STC6301D

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
SYNC POWER Crop.
SPC6605 SYNC-POWER-SPC6605 Datasheet
299Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4533W SYNC-POWER-SPC4533W Datasheet
370Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4533 SYNC-POWER-SPC4533 Datasheet
253Kb / 10P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC1810 SYNC-POWER-SPC1810 Datasheet
298Kb / 12P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
logo
Stanson Technology
STC4606 STANSON-STC4606 Datasheet
1Mb / 8P
   N&P Pair Enhancement Mode MOSFET
logo
SYNC POWER Crop.
SPC4539A SYNC-POWER-SPC4539A Datasheet
308Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6604 SYNC-POWER-SPC6604_14 Datasheet
287Kb / 12P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC4539 SYNC-POWER-SPC4539 Datasheet
272Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6601 SYNC-POWER-SPC6601 Datasheet
264Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
SPC6602 SYNC-POWER-SPC6602 Datasheet
265Kb / 11P
   N & P Pair Enhancement Mode MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com