Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
LA8638NV Arkusz danych(PDF) 9 Page - Sanyo Semicon Device |
|
LA8638NV Arkusz danych(HTML) 9 Page - Sanyo Semicon Device |
9 / 15 page LA8638NV No.6627-9/15 前ページから続く。 備 考 端子 番号 端子名 端子電圧 (V) 等 価 回 路 図 10 受信系出力レベル切換え 減衰量設定端子 0.03V 9 RX-ATT- ADJ 受信系出力 VCC/2 RX-OUT VREF IN 60kΩ 10 + − A13529 9 BIAS CIRCUIT VCA ATT CIRCUIT A13528 BTLアンプ用接地端子 12 BTL-GND VCC/2 BTLアンプ入力 11 BTL-IN VCC/2 BTLアンプ反転出力 13 BTL- OUT1 VCC/2 BTLアンプ非反転出力 14 BTL- OUT2 電圧印加 電源供給端子 15 VCC VCC 内部回路動作制御端子 (17・18・20・22は同一構成) 17 SUB-CNT1 VCC 18 SUB-CNT2 VCC 20 TX-MUTE VCC 22 TX-LVL-CNT VCC+0.65 2 BTLアンプ動作制御端子 19 BTL-CNT 不定 (無信号時) コンパレータ出力 (オープン・コレクタ型) 16 FSK-OUT 13 11 14 VREF VCC + − + − A13530 V A13531 IN FROM 6PIN 16 − + VREF2 VCC A13532 15kΩ 17 20 18 22 19 VCC A13533 100kΩ BTL AMP VCC/1.6 送信データ入力 21 TX-DATA- IN 21 A13534 VREF3 LPF 40kΩ + − IDC 50kΩ VCC/1.6 送信系出力 23 TX-OUT 23 A13535 VREF3 20kΩ + − LPF 30kΩ 次ページへ続く。 |
Podobny numer części - LA8638NV |