Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TIP31C Arkusz danych(PDF) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

Numer części TIP31C
Szczegółowy opis  TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  JIANGSU [Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd]
Strona internetowa  http://www.cj-elec.com/en/
Logo JIANGSU - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

TIP31C Arkusz danych(HTML) 3 Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd

  TIP31C Datasheet HTML 1Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd TIP31C Datasheet HTML 2Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd TIP31C Datasheet HTML 3Page - Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.cj-elec.com
3
E,Nov,2014
TO-220-3L Package Outline Dimensions
Min
Max
Min
Max
A
4.470
4.670
0.176
0.184
A1
2.520
2.820
0.099
0.111
b
0.710
0.910
0.028
0.036
b1
1.170
1.370
0.046
0.054
c
0.310
0.530
0.012
0.021
c1
1.170
1.370
0.046
0.054
D
10.010
10.310
0.394
0.406
E
8.500
8.900
0.335
0.350
E1
12.060
12.460
0.475
0.491
e
e1
4.980
5.180
0.196
0.204
F
2.590
2.890
0.102
0.114
h
0.000
0.300
0.000
0.012
L
13.400
13.800
0.528
0.543
L1
3.560
3.960
0.140
0.156
Φ
3.735
3.935
0.147
0.155
Symbol
Dimensions In Millimeters
Dimensions In Inches
0.100 TYP
2.540 TYP


Podobny numer części - TIP31C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Mospec Semiconductor
TIP31C MOSPEC-TIP31C Datasheet
192Kb / 4P
   POWER TRANSISTORS(3A,40-100V,40W)
logo
JILIN SINO-MICROELECTRO...
TIP31C JSMC-TIP31C Datasheet
279Kb / 4P
   NPN Epitaxial Silicon Transistor
logo
STMicroelectronics
TIP31C STMICROELECTRONICS-TIP31C Datasheet
136Kb / 10P
   Power transistors
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
TIP31C SECOS-TIP31C Datasheet
94Kb / 2P
   NPN Plastic-Encapsulate Transistor
logo
Motorola, Inc
TIP31C MOTOROLA-TIP31C Datasheet
196Kb / 6P
   POWER TRANSISTORS COMPLEMENTARY SILICON
More results

Podobny opis - TIP31C

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nanjing International G...
TIP127 DGNJDZ-TIP127 Datasheet
1Mb / 2P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SB507 JIANGSU-2SB507 Datasheet
361Kb / 2P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SB861 JIANGSU-2SB861 Datasheet
1Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1185 JIANGSU-2SB1185 Datasheet
549Kb / 2P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SA1012 JIANGSU-2SA1012 Datasheet
3Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
TIP42 JIANGSU-TIP42 Datasheet
1Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD2137 JIANGSU-2SD2137 Datasheet
624Kb / 2P
   TO-220 -3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD2137A JIANGSU-2SD2137A Datasheet
570Kb / 2P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
logo
Nanjing International G...
2SC2073 DGNJDZ-2SC2073 Datasheet
1,013Kb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SD1762 DGNJDZ-2SD1762 Datasheet
1Mb / 4P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
2SB1185 DGNJDZ-2SB1185 Datasheet
1Mb / 3P
   TO-220-3L Plastic-Encapsulate Transistors
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com