Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

RGTH00TK65 Arkusz danych(PDF) 8 Page - Rohm

Numer części RGTH00TK65
Szczegółowy opis  650V 50A Field Stop Trench IGBT
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROHM [Rohm]
Strona internetowa  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm

RGTH00TK65 Arkusz danych(HTML) 8 Page - Rohm

Back Button RGTH00TK65 Datasheet HTML 3Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 4Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 5Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 6Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 7Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 8Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 9Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 10Page - Rohm RGTH00TK65 Datasheet HTML 11Page - Rohm  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
www.rohm.com
© 2016 ROHM Co., Ltd. All rights reserved.
Data Sheet
RGTH00TK65
lElectrical Characteristic Curves
0.01
0.1
1
10
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
D= 0.5
0.2
0.1
0.01
0.02
0.05
Single Pulse
Fig.17 IGBT Transient Thermal Impedance
Pulse Width : t1[s]
t1
t2
P
DM
Duty=t1/t2
Peak T
j=PDM×ZthJC+TC
8/9
2016.01 - Rev.A


Podobny numer części - RGTH00TK65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGTH00TK65D ROHM-RGTH00TK65D Datasheet
893Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
More results

Podobny opis - RGTH00TK65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Rohm
RGTV00TK65 ROHM-RGTV00TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGS00TS65D ROHM-RGS00TS65D Datasheet
976Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TS65 ROHM-RGTV00TS65 Datasheet
1Mb / 11P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
logo
Shenzhen Huazhimei Semi...
HMG50N65T HMSEMI-HMG50N65T Datasheet
1Mb / 8P
   650V /50A Trench Field Stop IGBT
logo
Rohm
RGT00TS65D ROHM-RGT00TS65D Datasheet
733Kb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH00TS65D ROHM-RGTH00TS65D Datasheet
671Kb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH00TK65D ROHM-RGTH00TK65D Datasheet
893Kb / 13P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTH00TS65 ROHM-RGTH00TS65 Datasheet
687Kb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
RGTV00TK65D ROHM-RGTV00TK65D Datasheet
1Mb / 12P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
RGW00TK65 ROHM-RGW00TK65 Datasheet
1Mb / 10P
   650V 50A Field Stop Trench IGBT
2017.10 - Rev.A
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com