Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AM4938NE Arkusz danych(PDF) 4 Page - Analog Power

Numer części AM4938NE
Szczegółowy opis  Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AM4938NE Arkusz danych(HTML) 4 Page - Analog Power

  AM4938NE Datasheet HTML 1Page - Analog Power AM4938NE Datasheet HTML 2Page - Analog Power AM4938NE Datasheet HTML 3Page - Analog Power AM4938NE Datasheet HTML 4Page - Analog Power AM4938NE Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
Analog Power
AM4938NE
7. Gate Charge
9. Safe Operating Area
10. Single Pulse Maximum Power Dissipation
8. Normalized On-Resistance Vs
Junction Temperature
11. Normalized Thermal Transient Junction to Ambient
Typical Electrical Characteristics
0
2
4
6
8
10
0
2
4
6
8
10
12
Qg - Total Gate Charge (nC)
0.01
0.1
1
10
100
0.1
1
10
100
1000
VDS Drain to Source Voltage (V)
10 uS
100 uS
1 mS
10 mS
100 mS
1 SEC
10 SEC
100 SEC
DC
Idm limit
Limited by
RDS
1
0
5
10
15
20
25
30
35
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (SEC)
0.001
0.01
0.1
1
0.0001
0.001
0.01
0.1
1
10
100
1000
t1 TIME (sec)
D = 0.5
0.2
0.1
0.05
0.02
Single Pulse
RθJA(t) = r(t) + RθJA
TJ - TA = P * RθJA(t)
Duty Cycle, D = t1 / t2
0.5
1
1.5
2
-50
-25
0
25
50
75
100
125
150
TJ -JunctionTemperature(°C)
P(pk)
t1
t2
RθJA = 110 °C /W
VDS = 15V
ID = 2A
© Preliminary
4
Publication Order Number:
DS_AM4938NE_1A


Podobny numer części - AM4938NE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AM4930N ANALOGPOWER-AM4930N Datasheet
389Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AM4930N-T1-PF VBSEMI-AM4930N-T1-PF Datasheet
1Mb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Analog Power
AM4932N ANALOGPOWER-AM4932N Datasheet
374Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AM4935P ANALOGPOWER-AM4935P Datasheet
369Kb / 5P
   Dual P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AM4938NE

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI7212DN VISHAY-SI7212DN Datasheet
94Kb / 6P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Jun-05
logo
DinTek Semiconductor Co...
DTM4936 DINTEK-DTM4936 Datasheet
294Kb / 9P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4932DY VISHAY-SI4932DY Datasheet
111Kb / 7P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 22-Dec-08
SIZ340DT VISHAY-SIZ340DT Datasheet
372Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 24-Mar-14
logo
Analog Power
AM6926NH ANALOGPOWER-AM6926NH Datasheet
398Kb / 5P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4276DY-T1-E3 VISHAY-SI4276DY-T1-E3 Datasheet
232Kb / 14P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 11-Apr-11
SI4276DY VISHAY-SI4276DY Datasheet
304Kb / 15P
   Dual N-Channel 30 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 31-May-10
SI5906DU VISHAY-SI5906DU Datasheet
164Kb / 10P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 20-Jul-09
SI7212DN VISHAY-SI7212DN_09 Datasheet
549Kb / 12P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. F, 14-Sep-09
logo
Analog Power
AM4934N ANALOGPOWER-AM4934N Datasheet
95Kb / 3P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI4936ADY VISHAY-SI4936ADY Datasheet
61Kb / 4P
   Dual N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 13-Oct-03
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com