Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMA440N Arkusz danych(PDF) 5 Page - Analog Power

Numer części AMA440N
Szczegółowy opis  N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ANALOGPOWER [Analog Power]
Strona internetowa  http://www.analogpowerinc.com/index.html
Logo ANALOGPOWER - Analog Power

AMA440N Arkusz danych(HTML) 5 Page - Analog Power

  AMA440N Datasheet HTML 1Page - Analog Power AMA440N Datasheet HTML 2Page - Analog Power AMA440N Datasheet HTML 3Page - Analog Power AMA440N Datasheet HTML 4Page - Analog Power AMA440N Datasheet HTML 5Page - Analog Power  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
Analog Power
AMA440N
Package Information
© Preliminary
5
Publication Order Number:
DS_AMA440N_1A


Podobny numer części - AMA440N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Power
AMA410N ANALOGPOWER-AMA410N Datasheet
358Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
AMA423P ANALOGPOWER-AMA423P Datasheet
381Kb / 5P
   P-Channel 20-V (D-S) MOSFET
AMA430N ANALOGPOWER-AMA430N Datasheet
388Kb / 5P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AMA431P ANALOGPOWER-AMA431P Datasheet
337Kb / 5P
   P-Channel 30-V (D-S) MOSFET
AMA450N ANALOGPOWER-AMA450N Datasheet
364Kb / 5P
   N-Channel 100-V (D-S) MOSFET
More results

Podobny opis - AMA440N

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Vishay Siliconix
SI2318DS VISHAY-SI2318DS Datasheet
79Kb / 4P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 18-Aug-03
SIRA58DP VISHAY-SIRA58DP Datasheet
409Kb / 13P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
SUM90N04-3M3P VISHAY-SUM90N04-3M3P Datasheet
185Kb / 8P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Dec-13
logo
Analog Power
AM2340N ANALOGPOWER-AM2340N Datasheet
326Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
AM90N04-01P ANALOGPOWER-AM90N04-01P Datasheet
315Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI7156DP VISHAY-SI7156DP Datasheet
108Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 09-Feb-09
SISS10DN VISHAY-SISS10DN Datasheet
330Kb / 9P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 08-Feb-16
logo
Analog Power
AM2344N ANALOGPOWER-AM2344N Datasheet
313Kb / 5P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
logo
Vishay Siliconix
SI2318CDS VISHAY-SI2318CDS Datasheet
236Kb / 10P
   N-Channel 40 V (D-S) MOSFET
Rev. A, 04-Oct-10
SI4154DY VISHAY-SI4154DY Datasheet
91Kb / 7P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. A, 01-Jun-09
SI4446DY VISHAY-SI4446DY Datasheet
265Kb / 9P
   N-Channel 40-V (D-S) MOSFET
Rev. B, 02-Mar-09
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com