Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

GS8182D09BGD-400 Arkusz danych(PDF) 4 Page - GSI Technology

Numer części GS8182D09BGD-400
Szczegółowy opis  18Mb SigmaQuad-IITM 18Mb SigmaQuad-IITM
Download  36 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  GSI [GSI Technology]
Strona internetowa  http://www.gsitechnology.com
Logo GSI - GSI Technology

GS8182D09BGD-400 Arkusz danych(HTML) 4 Page - GSI Technology

  GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 1Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 2Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 3Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 4Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 5Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 6Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 7Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 8Page - GSI Technology GS8182D09BGD-400 Datasheet HTML 9Page - GSI Technology Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 36 page
background image
2M x 9 SigmaQuad-II SRAM—Top View
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
A
CQ
NC/SA
(72Mb)
SA
W
NC
K
NC/SA
(144Mb)
R
SA
NC/SA
(36Mb)
CQ
B
NC
NC
NC
SA
NC
K
BW
SA
NC
NC
Q4
C
NC
NC
NC
VSS
SA
NC
SA
VSS
NC
NC
D4
D
NC
D5
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
NC
E
NC
NC
Q5
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
D3
Q3
F
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
G
NC
D6
Q6
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
H
Doff
VREF
VDDQ
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
VDDQ
VREF
ZQ
J
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
Q2
D2
K
NC
NC
NC
VDDQ
VDD
VSS
VDD
VDDQ
NC
NC
NC
L
NC
Q7
D7
VDDQ
VSS
VSS
VSS
VDDQ
NC
NC
Q1
M
NC
NC
NC
VSS
VSS
VSS
VSS
VSS
NC
NC
D1
N
NC
D8
NC
VSS
SA
SA
SA
VSS
NC
NC
NC
P
NC
NC
Q8
SA
SA
C
SA
SA
NC
D0
Q0
R
TDO
TCK
SA
SA
SA
C
SA
SA
SA
TMS
TDI
11 x 15 Bump BGA—13 x 15 mm2 Body—1 mm Bump Pitch
Notes:
1. BW controls writes to D0:D8.
GS8182D08/09/18/36BD-400/375/333/300/250/200/167
Specifications cited are subject to change without notice. For latest documentation see http://www.gsitechnology.com.
Rev: 1.03d 11/2011
4/36
© 2007, GSI Technology


Podobny numer części - GS8182D09BGD-400

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS8182D09BGD-333 GSI-GS8182D09BGD-333 Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
More results

Podobny opis - GS8182D09BGD-400

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
GSI Technology
GS8182D08BGD-400 GSI-GS8182D08BGD-400 Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM 18Mb SigmaQuad-IITM
GS8182Q18BD-300M GSI-GS8182Q18BD-300M Datasheet
446Kb / 35P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182D09BGD-333 GSI-GS8182D09BGD-333 Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8182Q36BGD-167 GSI-GS8182Q36BGD-167 Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182D08BD-167I GSI-GS8182D08BD-167I Datasheet
726Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS8182Q09BD-200I GSI-GS8182Q09BD-200I Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS8182Q36BD-167I GSI-GS8182Q36BD-167I Datasheet
738Kb / 36P
   18Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582Q36GE-333I GSI-GS82582Q36GE-333I Datasheet
484Kb / 32P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
GS82582D36E-375 GSI-GS82582D36E-375 Datasheet
529Kb / 30P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 4 SRAM
GS82582Q18E-250I GSI-GS82582Q18E-250I Datasheet
625Kb / 31P
   288Mb SigmaQuad-IITM Burst of 2 SRAM
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com