Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT1G126 Arkusz danych(PDF) 6 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT1G126 Arkusz danych(HTML) 6 Page - NXP Semiconductors |
6 / 16 page 2002 May 15 6 Philips Semiconductors Product specification Bus buffer/line driver; 3-state 74HC1G126; 74HCT1G126 Family 74HCT1G At recommended operating conditions; voltages are referenced to GND (ground=0V). Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT OTHER VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. VIH HIGH-level input voltage 4.5 to 5.5 2.0 1.6 − 2.0 − V VIL LOW-level input voltage 4.5 to 5.5 − 1.2 0.8 − 0.8 V VOH HIGH-level output voltage VI =VIH or VIL; IO = −20 µA 4.5 4.4 4.5 − 4.4 − V VI =VIH or VIL; IO = −6.0 mA 4.5 3.84 4.32 − 3.7 − V VOL LOW-level output voltage VI =VIH or VIL; IO =20 µA 4.5 − 0 0.1 − 0.1 V VI =VIH or VIL; IO = 6.0 mA 4.5 − 0.16 0.33 − 0.4 V ILI input leakage current VI =VCC or GND 5.5 −− 1.0 − 1.0 µA IOZ 3-state output current OFF-state VI =VIH or VIL; VO =VCC or GND 5.5 −− 5 − 10 µA ICC quiescent supply current VI =VCC or GND; IO =0 5.5 −− 10 − 20 µA ∆I CC additional supply current per input VI =VCC − 2.1 V; IO =0 4.5 to 5.5 −− 500 − 850 µA |
Podobny numer części - 74HCT1G126 |
|
Podobny opis - 74HCT1G126 |