Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
74HCT1G126 Arkusz danych(PDF) 7 Page - NXP Semiconductors |
|
74HCT1G126 Arkusz danych(HTML) 7 Page - NXP Semiconductors |
7 / 16 page 2002 May 15 7 Philips Semiconductors Product specification Bus buffer/line driver; 3-state 74HC1G126; 74HCT1G126 AC CHARACTERISTICS Type 74HC1G GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF. Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. Type 74HCT1G GND = 0 V; tr =tf ≤ 6.0 ns; CL =50pF. Note 1. All typical values are measured at Tamb =25 °C. SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT WAVEFORMS VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. tPHL/tPLH propagation delay A to Y see Figs 5 and 7 2.0 − 24 125 − 150 ns 4.5 − 10 25 − 30 ns 6.0 − 921 − 26 ns tPZH/tPZL 3-state output enable time OE to Y see Figs 6 and 7 2.0 − 24 155 − 190 ns 4.5 − 10 31 − 38 ns 6.0 − 826 − 32 ns tPHZ/tPLZ 3-state output disable time OE to Y see Figs 6 and 7 2.0 − 16 155 − 190 ns 4.5 − 12 31 − 38 ns 6.0 − 11 26 − 32 ns SYMBOL PARAMETER TEST CONDITIONS Tamb (°C) UNIT WAVEFORMS VCC (V) −40 to +85 −40 to +125 MIN. TYP.(1) MAX. MIN. MAX. tPHL/tPLH propagation delay A to Y see Figs 5 and 7 4.5 − 11 30 − 36 ns tPZH/tPZL 3-state output enable time OE to Y see Figs 6 and 7 4.5 − 10 35 − 42 ns tPHZ/tPLZ 3-state output disable time OE to Y see Figs 6 and 7 4.5 − 12 31 − 38 ns |
Podobny numer części - 74HCT1G126 |
|
Podobny opis - 74HCT1G126 |