Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

6N65 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

Numer części 6N65
Szczegółowy opis  N-CHANNEL POWER MOSFET
Download  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ZSELEC [Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd]
Strona internetowa  http://www.senocn.com/en/index.html
Logo ZSELEC - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

6N65 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd

  6N65 Datasheet HTML 1Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 6N65 Datasheet HTML 2Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 6N65 Datasheet HTML 3Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 6N65 Datasheet HTML 4Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 6N65 Datasheet HTML 5Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd 6N65 Datasheet HTML 6Page - Zibo Seno Electronic Engineering Co.,Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 6 page
background image
Power MOSFET
6N60 6N65
6 of 6
Z ibo Seno Electronic Engineering Co., Ltd.
www.senocn.com
6N60 6N65
TYPICAL CHARACTERISTICS
Alldatasheet


Podobny numer części - 6N65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Unisonic Technologies
6N65 UTC-6N65 Datasheet
252Kb / 6P
   6.2A, 650V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
6N65 ISC-6N65 Datasheet
136Kb / 2P
   Drain Current ID= 6.2A@ TC=25C
logo
DIYI Electronic Technol...
6N65 DYELEC-6N65 Datasheet
1Mb / 8P
   650V N-Channel Power MOSFET
logo
SUNMATE electronic Co.,...
6N65 SUNMATE-6N65 Datasheet
2Mb / 7P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Unisonic Technologies
6N65-C UTC-6N65-C Datasheet
200Kb / 6P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results

Podobny opis - 6N65

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
BSS123L AITSEMI-BSS123L Datasheet
486Kb / 5P
   MOSFET N-CHANNEL POWER MOSFET
REV1.0
logo
Fairchild Semiconductor
SSF7N90A FAIRCHILD-SSF7N90A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
FQH90N15 FAIRCHILD-FQH90N15_06 Datasheet
1Mb / 10P
   N-Channel Power MOSFET
SSH8N80A FAIRCHILD-SSH8N80A Datasheet
249Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Seme LAB
IRF450 SEME-LAB-IRF450 Datasheet
19Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFM450 SEME-LAB-IRFM450 Datasheet
15Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRFN240SMD SEME-LAB-IRFN240SMD Datasheet
23Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF044 SEME-LAB-IRF044 Datasheet
21Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
IRF140 SEME-LAB-IRF140 Datasheet
22Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
2N7081220MISO SEME-LAB-2N7081220MISO Datasheet
14Kb / 2P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SSH10N90A FAIRCHILD-SSH10N90A Datasheet
250Kb / 8P
   N-CHANNEL POWER MOSFET
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com