Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

FDD12-05S5 Arkusz danych(PDF) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

Numer części FDD12-05S5
Szczegółowy opis  DC-DC CONVERTER
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ETC [List of Unclassifed Manufacturers]
Strona internetowa  
Logo ETC - List of Unclassifed Manufacturers

FDD12-05S5 Arkusz danych(HTML) 3 Page - List of Unclassifed Manufacturers

  FDD12-05S5 Datasheet HTML 1Page - List of Unclassifed Manufacturers FDD12-05S5 Datasheet HTML 2Page - List of Unclassifed Manufacturers FDD12-05S5 Datasheet HTML 3Page - List of Unclassifed Manufacturers  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
DC-DC CONVERTER
FDD12 SERIES
10 ~ 12W
CHINFA ELECTRONICS IND., CO. LTD.
ISO 9001 Certified
www.chinfa.com
sales@chinfa.com
MECHANISM & PIN CONFIGURATION
mm [inch]
PHYSICAL CHARACTERISTICS
PIN ASSIGMENT
PIN NO.
1
2
3
4
5
SINGLE
Vi+
Vi-
Vo+
NO PIN
Vo-
DUAL
Vi+
Vi-
Vo+
com
Vo-
Derating:
[TABLE 1]
0
NATURAL
CONVECTION
COOLING
100
100
-25
Ambient Temperture [℃]
70
60
CASE SIZE
50.8 x 50.8 x 12mm
2 x 2 x 0.47inches
CASE MATERIAL
Metal
WEIGHT
65 g (typ.)


Podobny numer części - FDD12-05S5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Chinfa Electronics Ind....
FDD12-05S5 CHINFA-FDD12-05S5 Datasheet
346Kb / 8P
   DC - DC CONVERTER 10 ~ 12W SINGLE & DUAL OUTPUT
FDD12-05S5 CHINFA-FDD12-05S5 Datasheet
294Kb / 8P
   DC - DC CONVERTER 10 ~ 12W SINGLE & DUAL OUTPUT
More results

Podobny opis - FDD12-05S5

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Wall Industries,Inc.
JF48S12-1250 WALL-JF48S12-1250 Datasheet
766Kb / 15P
   DC/DC Converter
JFW24S15-1000 WALL-JFW24S15-1000 Datasheet
1Mb / 16P
   DC/DC Converter
logo
Power Mate Technology C...
DFEC40W P-DUKE-DFEC40W_14 Datasheet
325Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
DFEC60 P-DUKE-DFEC60_14 Datasheet
321Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
FKC08 P-DUKE-FKC08_14 Datasheet
582Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
UFEC15W P-DUKE-UFEC15W_14 Datasheet
521Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
URED20W P-DUKE-URED20W_14 Datasheet
543Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
SDH03W P-DUKE-SDH03W_14 Datasheet
436Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
SDS02 P-DUKE-SDS02_14 Datasheet
701Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
FKC15W P-DUKE-FKC15W_14 Datasheet
315Kb / 3P
   DC-DC CONVERTER
LCD15W P-DUKE-LCD15W_14 Datasheet
442Kb / 4P
   DC-DC CONVERTER
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com