Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
ADL5561 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices |
|
ADL5561 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices |
6 / 25 page Data Sheet ADL5561 Rev. G | Page 5 of 24 Parameter Conditions Min Typ Max Unit 250 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE Second/Third Harmonic Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p −80/−73 dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p −76/−70 dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p −78/−72 dBc Output Third-Order Intercept/Third-Order Intermodulation Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite (2 MHz spacing) +41/−86 dBm/dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite (2 MHz spacing) +40/−84 dBm/dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 2 V p-p composite (2 MHz spacing) +39/−83 dBm/dBc Noise Spectral Density (RTI) AV = 6 dB 3.2 nV/√Hz AV = 12 dB 2.2 nV/√Hz AV = 15.5 dB 1.7 nV/√Hz 1 dB Compression Point (RTO) AV = 6 dB 12 dBm AV = 12 dB 12 dBm AV = 15.5 dB 12 dBm 500 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE Second/Third Harmonic Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p −69/−57 dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p −72/−60 dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1V p-p −66/−61 dBc Output Third-Order Intercept/Third-Order Intermodulation Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite (2 MHz spacing) +40/−97 dBm/dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite( 2 MHz spacing) +36/−90 dBm/dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite (2 MHz spacing) +34/−75 dBm/dBc Noise Spectral Density (RTI) AV = 6 dB 4.1 nV/√Hz AV = 12 dB 2.4 nV/√Hz AV = 15.5 dB 1.8 nV/√Hz 1000 MHz NOISE/HARMONIC PERFORMANCE Second/Third Harmonic Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p −58/−53 dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p −55/−50 dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p −57/−50 dBc Output Third-Order Intercept/Third-Order Intermodulation Distortion AV = 6 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite (2 MHz spacing) +18/−54 dBm/dBc AV = 12 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite (2 MHz spacing) +18/−56 dBm/dBc AV = 15.5 dB, RL = 200 Ω, VOUT = 1 V p-p composite (2 MHz spacing) +18/−46 dBm/dBc Noise Spectral Density (RTI) AV = 6 dB 6 nV/√Hz AV = 12 dB 2.6 nV/√Hz AV = 15.5 dB 1.8 nV/√Hz 1 See the Applications Information section for a discussion of single-ended input, dc-coupled operation. |
Podobny numer części - ADL5561_17 |
|
Podobny opis - ADL5561_17 |