Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9625-2.6EB Arkusz danych(PDF) 10 Page - Analog Devices

Numer części AD9625-2.6EB
Szczegółowy opis  1.3 V/2.5 V Analog-to-Digital Converter
Download  74 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9625-2.6EB Arkusz danych(HTML) 10 Page - Analog Devices

Back Button AD9625-2.6EB Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 10Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 11Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 12Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 13Page - Analog Devices AD9625-2.6EB Datasheet HTML 14Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 74 page
background image
AD9625
Data Sheet
Rev. C | Page 8 of 72
Timing Diagrams
CLK+
CLK–
SYSREF+
SYSREF–
tSU_SR
tH_SR
Figure 2. SYSREF± Setup and Hold Timing
DON’T CARE
DON’T CARE
DON’T CARE
DON’T CARE
SDIO
SCLK
CSB
tS
tDS
tDH
tHIGH
tLOW
tCLK
tH
R/W
W1
W0
A12
A11
A10
A9
A8
A7
D5D4
D3D2D1D0
Figure 3. Serial Port Interface Timing Diagram (MSB First)
SERDOUT0±
N – 225
N – 226
N – 224
N – 1
SAMPLE N
N + 1
CLK+
CLK–
CLK+
CLK–
SERDOUT7±
ANALOG
INPUT
SIGNAL
SAMPLE N – 226
ENCODED INTO 2
8-BIT/10-BIT SYMBOL
SAMPLE N – 225
ENCODED INTO 2
8-BIT/10-BIT SYMBOL
SAMPLE N – 224
ENCODED INTO 2
8-BIT/10-BIT SYMBOL
Figure 4. Data Output Timing for Eight Lane Mode


Podobny numer części - AD9625-2.6EB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9625-2.0EBZ AD-AD9625-2.0EBZ Datasheet
1Mb / 56P
   12-Bit, 2.0 GSPS, 1.3 V/2.5 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
More results

Podobny opis - AD9625-2.6EB

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9625 AD-AD9625 Datasheet
1Mb / 56P
   12-Bit, 2.0 GSPS, 1.3 V/2.5 V Analog-to-Digital Converter
REV. 0
AD9266 AD-AD9266_17 Datasheet
1Mb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9634 AD-AD9634_17 Datasheet
1Mb / 31P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9601 AD-AD9601_17 Datasheet
972Kb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9211 AD-AD9211_17 Datasheet
1Mb / 29P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9626 AD-AD9626_17 Datasheet
1Mb / 37P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9635 AD-AD9635_17 Datasheet
995Kb / 37P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9637 AD-AD9637_17 Datasheet
1,012Kb / 41P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9230 AD-AD9230_17 Datasheet
1Mb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9680 AD-AD9680 Datasheet
3Mb / 97P
   Dual, 14-Bit, 1.25 GSPS, 1.2 V/2.5 V, Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com