Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów |
|
AD9259 Arkusz danych(PDF) 9 Page - Analog Devices |
|
AD9259 Arkusz danych(HTML) 9 Page - Analog Devices |
9 / 53 page AD9259 Data Sheet Rev. E | Page 8 of 52 TIMING DIAGRAMS DCO– DCO+ D – x D + x FCO– FCO+ VIN ± x CLK– CLK+ MSB N – 9 D12 N – 9 D11 N – 9 D10 N – 9 D9 N – 9 D8 N – 9 D7 N – 9 D6 N – 9 D5 N – 9 D4 N – 9 D3 N – 9 D2 N – 9 D0 N – 9 D1 N – 9 D12 N – 8 MSB N – 8 N – 1 tA N tDATA tFRAME tFCO tPD tCPD tEH tEL Figure 2. 14-Bit Data Serial Stream, MSB First (Default) DCO– DCO+ D – x D + x FCO– FCO+ VIN ± x CLK– CLK+ MSB N – 9 D10 N – 9 D9 N – 9 D8 N – 9 D7 N – 9 D6 N – 9 D5 N – 9 D4 N – 9 D3 N – 9 D2 N – 9 D1 N – 9 D0 N – 9 D10 N – 8 MSB N – 8 N – 1 N tDATA tFRAME tFCO tPD tCPD tEH tA tEL Figure 3. 12-Bit Data Serial Stream, MSB First |
Podobny numer części - AD9259 |
|
Podobny opis - AD9259 |