Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AD9246BCPZ-105 Arkusz danych(PDF) 6 Page - Analog Devices

Numer części AD9246BCPZ-105
Szczegółowy opis  1.8 V Analog-to-Digital Converter
Download  45 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AD [Analog Devices]
Strona internetowa  http://www.analog.com
Logo AD - Analog Devices

AD9246BCPZ-105 Arkusz danych(HTML) 6 Page - Analog Devices

Back Button AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 2Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 3Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 4Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 5Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 6Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 7Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 8Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 9Page - Analog Devices AD9246BCPZ-105 Datasheet HTML 10Page - Analog Devices Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 45 page
background image
AD9246
Rev. A | Page 5 of 44
AC SPECIFICATIONS
AVDD = 1.8 V; DRVDD = 2.5 V, maximum sample rate, 2 V p-p differential input, 1.0 V internal reference;AIN = −1.0 dBFS, DCS
enabled, unless otherwise noted.
Table 2.
AD9246BCPZ-80
AD9246BCPZ-105
AD9246BCPZ-125
Parameter1
Temp
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Min
Typ
Max
Unit
SIGNAL-TO-NOISE-RATIO (SNR)
fIN = 2.4 MHz
25°C
71.9
71.9
71.9
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
71.9
71.9
71.7
dBc
Full
70.8
69.5
69.5
dBc
fIN = 100 MHz
25°C
71.6
71.6
71.6
dBc
fIN = 170 MHz
25°C
70.9
70.9
70.8
dBc
SIGNAL-TO-NOISE AND DISTORTION
(SINAD)
fIN = 2.4 MHz
25°C
71.1
71.1
71.1
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
71.5
70.8
70.6
dBc
Full
70.4
68.5
68.5
dBc
fIN = 100 MHz
25°C
70.6
70.6
70.6
dBc
fIN = 170 MHz
25°C
69.9
69.9
69.8
dBc
EFFECTIVE NUMBER OF BITS (ENOB)
fIN = 2.4 MHz
25°C
11.7
11.7
11.7
Bits
fIN = 70 MHz
25°C
11.6
11.6
11.6
Bits
fIN = 100 MHz
25°C
11.6
11.6
11.6
Bits
fIN = 170 MHz
25°C
11.5
11.5
11.5
Bits
WORST SECOND OR THIRD HARMONIC
fIN = 2.4 MHz
25°C
−90
−90
−90
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
−85
−85
−85
dBc
Full
76
73
−73
dBc
fIN = 100 MHz
25°C
−85
−85
−85
dBc
fIN = 170 MHz
25°C
−83.5
−83.5
−83
dBc
SPURIOUS-FREE DYNAMIC RANGE (SFDR)
fIN = 2.4 MHz
25°C
90
90
90
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
85
85
85
dBc
Full
76
73
73
dBc
fIN = 100 MHz
25°C
85
85
85
dBc
fIN = 170 MHz
25°C
83.5
83.5
83
dBc
WORST OTHER HARMONIC OR SPUR
fIN = 2.4 MHz
25°C
−90
−90
−90
dBc
fIN = 70 MHz
25°C
−90
−90
−90
dBc
Full
85
80
−80
dBc
fIN = 100 MHz
25°C
−90
−90
−90
dBc
fIN = 170 MHz
25°C
−90
−90
−90
dBc
TWO-TONE SFDR
fIN = 29 MHz (−7 dBFS), 32 MHz
(−7 dBFS)
25°C
87
87
85
dBc
fIN = 169 MHz (−7 dBFS), 172 MHz
(−7 dBFS)
25°C
83
83
84
dBc
ANALOG INPUT BANDWIDTH
25°C
650
650
650
MHz
1 See AN-835, Understanding High Speed ADC Testing and Evaluation, for a complete set of definitions.


Podobny numer części - AD9246BCPZ-105

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9246BCPZ-105 AD-AD9246BCPZ-105 Datasheet
1Mb / 44P
   14-Bit, 80 MSPS/105 MSPS/125 MSPS, 1.8 V Analog-to-Digital Converter
REV. A
More results

Podobny opis - AD9246BCPZ-105

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Analog Devices
AD9266 AD-AD9266_17 Datasheet
1Mb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9634 AD-AD9634_17 Datasheet
1Mb / 31P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9601 AD-AD9601_17 Datasheet
972Kb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9211 AD-AD9211_17 Datasheet
1Mb / 29P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9626 AD-AD9626_17 Datasheet
1Mb / 37P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9635 AD-AD9635_17 Datasheet
995Kb / 37P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9637 AD-AD9637_17 Datasheet
1,012Kb / 41P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9230 AD-AD9230_17 Datasheet
1Mb / 33P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9257 AD-AD9257_17 Datasheet
1Mb / 41P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
AD9434 AD-AD9434_17 Datasheet
921Kb / 29P
   1.8 V Analog-to-Digital Converter
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com