Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LGT67K Arkusz danych(PDF) 9 Page - OSRAM GmbH

Numer części LGT67K
Szczegółowy opis  Optical Indicator
Download  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LGT67K Arkusz danych(HTML) 9 Page - OSRAM GmbH

Back Button LGT67K_16 Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 10Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 11Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 12Page - OSRAM GmbH LGT67K_16 Datasheet HTML 13Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 21 page
background image
Version 1.1
LG T67K
2015-12-08
9
Max. Permissible Forward Current
Max. zulässiger Durchlassstrom
IF = f (T)
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 25 °C
Permissible Pulse Handling Capability
Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f(tp)
D: Duty cycle, TA = 85 °C
OHL01429
0
IF
T
0
mA
20
40
60
80 ˚C 100
5
10
15
20
25
T
A
T
S
A
T temp. ambient
S
T temp. solder point
0
A
OHL02041
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10
0
A
OHL02041
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
0.14
p
t
F
I
D
P
t
=
T
P
t
T
F
I
1
0.05
0.5
0.2
0.02
0.1
=
0.01
0.005
D
-5
1
10
-4
10
10
-3
-2
10
10
-1
0
10
10
s
2
10


Podobny numer części - LGT67K_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LGT67K-G2J1-24 OSRAM-LGT67K-G2J1-24 Datasheet
565Kb / 15P
   Hyper-Bright Low Current LED
LGT67K-G2K1-24 OSRAM-LGT67K-G2K1-24 Datasheet
565Kb / 15P
   Hyper-Bright Low Current LED
LGT67K-H2K1-24 OSRAM-LGT67K-H2K1-24 Datasheet
565Kb / 15P
   Hyper-Bright Low Current LED
More results

Podobny opis - LGT67K_16

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Everlight Electronics C...
EAPL2214WA4 EVERLIGHT-EAPL2214WA4 Datasheet
356Kb / 12P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LSR976-NR-1 OSRAM-LSR976-NR-1 Datasheet
404Kb / 20P
   Optical Indicator
LOT676 OSRAM-LOT676 Datasheet
477Kb / 19P
   Optical Indicator
LOT776 OSRAM-LOT776 Datasheet
435Kb / 19P
   Optical Indicator
LPM675 OSRAM-LPM675 Datasheet
501Kb / 20P
   Optical Indicator
LAM67B OSRAM-LAM67B_14 Datasheet
569Kb / 20P
   Optical Indicator
logo
Everlight Electronics C...
EAPL4508RGBA5 EVERLIGHT-EAPL4508RGBA5 Datasheet
473Kb / 13P
   Optical indicator.
EAPL2214GA2 EVERLIGHT-EAPL2214GA2 Datasheet
358Kb / 12P
   Optical indicator
logo
Suntan Capacitors
TSL-5050UB000MTH SUNTAN-TSL-5050UB000MTH Datasheet
340Kb / 3P
   Optical indicator
logo
OSRAM GmbH
LGT679 OSRAM-LGT679 Datasheet
440Kb / 19P
   Optical Indicator
LGT670 OSRAM-LGT670 Datasheet
442Kb / 19P
   Optical Indicator
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com