Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

SB1240 Arkusz danych(PDF) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

Numer części SB1240
Szczegółowy opis  Schottky Diodes
Download  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  YANGJIE [Yangzhou yangjie electronic co., ltd]
Strona internetowa  http://www.21yangjie.com/
Logo YANGJIE - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

SB1240 Arkusz danych(HTML) 2 Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd

  SB1240 Datasheet HTML 1Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd SB1240 Datasheet HTML 2Page - Yangzhou yangjie electronic co., ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
扬州扬杰电子科技股份有限公司
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co., Ltd.
www.21yangjie.com
S-A310
Rev. 1.0, 06-Feb-15
SB1240
■特性曲线(典型) Characteristics(Typical)
0
0
Tc()
1:正向电流降额曲线
50
100
200
3.0
FIG1: IF(AV)--Tc Derating
9.0
6.0
12.0
15.0
150
IN DC
VR≤50%
VR≤80%
0.40.6
0.81.0
VF(V)
图3:正向电压曲线
FIG3:Instantaneous Forward Voltage
0.1
10
1.0
Ta=25
100
00.2
020
40
60
80
100
0.01
0.1
1.0
10
100
VRM(%)
Tj=100℃
Tj=25℃
FIG4:Instantaneous Reverse Characteristics
图4:反向电流曲线
1
0
图2:耐正向浪涌电流曲线
2
10
20
100
FIG2:Surge Forward Current Capadility
周波数
Number of Cycles
60
120
180
240
360
300
8.3毫秒正弦半波
8.3ms Single Half Since-Wave
JEDEC Method


Podobny numer części - SB1240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Diotec Semiconductor
SB1240 DIOTEC-SB1240 Datasheet
106Kb / 2P
   Bypass Diodes for Solar Modules - Schottky Barrier Rectifiers
SB1240 DIOTEC-SB1240 Datasheet
98Kb / 2P
   Schottky Barrier Rectifiers
logo
Semikron International
SB1240 SEMIKRON-SB1240 Datasheet
378Kb / 2P
   Schottky barrier rectifiers diodes
logo
Micro Commercial Compon...
SB1240 MCC-SB1240 Datasheet
479Kb / 3P
   12 Amp Schottky Barrier Rectifier 20 to 100 Volts
logo
GOOD-ARK Electronics
SB1240 GOOD-ARK-SB1240 Datasheet
87Kb / 2P
   Photovoltaic Solar cell Protection Schottky Rectifier
More results

Podobny opis - SB1240

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AiT Semiconductor Inc.
B0520W AITSEMI-B0520W Datasheet
531Kb / 5P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
B0520WS AITSEMI-B0520WS Datasheet
522Kb / 4P
   SCHOTTKY DIODES SCHOTTKY BARRIER DIODES
REV1.0
logo
Unisonic Technologies
SD106WS UTC-SD106WS Datasheet
84Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
logo
General Semiconductor
SD101A GE-SD101A Datasheet
107Kb / 3P
   Schottky Diodes
BAT17 GE-BAT17 Datasheet
81Kb / 1P
   SCHOTTKY DIODES
BAT46 GE-BAT46 Datasheet
41Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54 GE-BAT54 Datasheet
51Kb / 2P
   Schottky Diodes
BAT54WS GE-BAT54WS Datasheet
39Kb / 2P
   SCHOTTKY DIODES
LL41 GE-LL41 Datasheet
42Kb / 2P
   Schottky Diodes
LL103A GE-LL103A Datasheet
131Kb / 3P
   Schottky Diodes
logo
Rectron Semiconductor
SD101AWS RECTRON-SD101AWS Datasheet
52Kb / 3P
   SCHOTTKY DIODES
More results


Html Pages

1 2


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com