Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMEPR30D-24140AZ-110 Arkusz danych(PDF) 3 Page - AIMTEC

Numer części AMEPR30D-24140AZ-110
Szczegółowy opis  up to 2A | AC-DC LED driver
Download  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMEPR30D-24140AZ-110 Arkusz danych(HTML) 3 Page - AIMTEC

  AMEPR30D-24140AZ-110 Datasheet HTML 1Page - AIMTEC AMEPR30D-24140AZ-110 Datasheet HTML 2Page - AIMTEC AMEPR30D-24140AZ-110 Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMEPR30D-24140AZ-110 Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMEPR30D-24140AZ-110 Datasheet HTML 5Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 5 page
background image
Series AMEPR30D-AZ
up to 2A | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 052.1e R3.T
3 of 5
North America only
Dimensions
Temperature Graph
-20
020
40
60
80
100
100
80
60
40
20
0
55 º C
Safe Operating Area
-25
Free Air Convection
Ambient Temperature º C


Podobny numer części - AMEPR30D-24140AZ-110

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR30D-24140AZ AIMTEC-AMEPR30D-24140AZ Datasheet
519Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR30D-24140AZ AIMTEC-AMEPR30D-24140AZ Datasheet
404Kb / 5P
   AC-DC Constant current LED Driver
More results

Podobny opis - AMEPR30D-24140AZ-110

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMEPR30D-AZ AIMTEC-AMEPR30D-AZ_13 Datasheet
516Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR30D-AZ AIMTEC-AMEPR30D-AZ Datasheet
519Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC / DC-DC LED driver
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMER60N-42130Z AIMTEC-AMER60N-42130Z Datasheet
819Kb / 7P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
AMER160-48320Z AIMTEC-AMER160-48320Z Datasheet
436Kb / 6P
   up to 3400mA | AC-DC LED driver
AMEQR50N-50100Z AIMTEC-AMEQR50N-50100Z Datasheet
418Kb / 4P
   up to 1000mA | AC-DC LED driver
AMER120C-Z AIMTEC-AMER120C-Z Datasheet
909Kb / 6P
   up to 1700mA | AC-DC LED driver
AMER60N-Z AIMTEC-AMER60N-Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER90-Z AIMTEC-AMER90-Z Datasheet
436Kb / 5P
   up to 2000mA | AC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com