Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LD-450-80MG Arkusz danych(PDF) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

Numer części LD-450-80MG
Szczegółowy opis  Violet Laser Diode
Download  3 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  ROITHNER [Roithner LaserTechnik GmbH]
Strona internetowa  http://www.roithner-laser.com
Logo ROITHNER - Roithner LaserTechnik GmbH

LD-450-80MG Arkusz danych(HTML) 3 Page - Roithner LaserTechnik GmbH

  LD-450-80MG Datasheet HTML 1Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-450-80MG Datasheet HTML 2Page - Roithner LaserTechnik GmbH LD-450-80MG Datasheet HTML 3Page - Roithner LaserTechnik GmbH  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 3 page
background image
www.roithner-laser.com
3
Performance Characteristics
Optical Output Power vs. Operating Current
Operating Voltage vs. Operating Current
Threshold Current vs. Temperature
Relative Output Power vs. Wavelength
© All Rights Reserved
The above specifications are for reference purpose only and subjected to change without prior notice


Podobny numer części - LD-450-80MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Roithner LaserTechnik G...
LD-450-100SG ROITHNER-LD-450-100SG Datasheet
731Kb / 3P
   Royal Blue Laser Diode 450 nm, 100mW sihgle Transverse Mode Structure: GaN
LD-450-1400MG ROITHNER-LD-450-1400MG Datasheet
814Kb / 4P
   blue laser diode
LD-450-1600MG ROITHNER-LD-450-1600MG Datasheet
977Kb / 4P
   blue laser diode
More results

Podobny opis - LD-450-80MG

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
NICHIA CORPORATION
NDV4316E NICHIA-NDV4316E Datasheet
396Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT405200MGS ROITHNER-RLT405200MGS Datasheet
439Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDV4916 NICHIA-NDV4916 Datasheet
167Kb / 3P
   Violet Laser Diode
NDV4313 NICHIA-NDV4313 Datasheet
171Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLV4212 ROITHNER-RLV4212 Datasheet
178Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDV4B16-E NICHIA-NDV4B16-E Datasheet
201Kb / 3P
   Violet Laser Diode
NDV4916E-E NICHIA-NDV4916E-E Datasheet
201Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
Roithner LaserTechnik G...
RLT405500MG ROITHNER-RLT405500MG Datasheet
358Kb / 2P
   Violet Laser Diode
SLD3235VF ROITHNER-SLD3235VF Datasheet
490Kb / 3P
   Violet Laser Diode
logo
NICHIA CORPORATION
NDV7116-E NICHIA-NDV7116-E Datasheet
155Kb / 3P
   Violet Laser Diode
More results


Html Pages

1 2 3


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com