Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LB15SGW01-5DJF Arkusz danych(PDF) 9 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Numer części LB15SGW01-5DJF
Szczegółowy opis  General Specifications
Download  20 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  NKK [Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.]
Strona internetowa  http://www.nkkswitches.com
Logo NKK - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

LB15SGW01-5DJF Arkusz danych(HTML) 9 Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd.

Back Button LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 5Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 6Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 7Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 8Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 9Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 10Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 11Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 12Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. LB15SGW01-5DJF Datasheet HTML 13Page - Nihon Kaiheiki Industry Co. Ltd. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 20 page
background image
Series LB
Standard Size Snap-in Pushbuttons
D56
D
www.nkkswitches.com
(15.8) Sq
.622
NC
NO
COM
L
L
(+)
(-)
(0.74) Typ
.029
(5.08)
.200
NC
NO
COM
(5.08)
.200
(2.54) Typ
.100
(1.0) Dia Typ
.039
(0.3) Typ
.012
(2.54) Typ
.100
(0.5)
.020
(4.0)
.157
(15.0)
.591
TYPICAL SWITCH DIMENSIONS
Square
Single & Double Pole
Rectangular
Single & Double Pole
Round
Single & Double Pole
LB15SKW01-12-CJ
Single pole models do not have terminals 4, 5, & 6.
LB16CKW01-12-CJ
Single pole models do not have terminals 4, 5, & 6.
LB26RGW01-12-CJ
Single pole models do not have terminals 4, 5, & 6.
L (-)
L (+)
6
3
25
4
1
NC
NO
COM
(15.8) Sq
.622
(2.8) Typ
.110
(5.08) Typ
.200
(1.8)
.071
(3.2)
.126
(21.5)
.846
(7.5)
.295
(2.54) Typ
.100
(0.5) Typ
.020
(1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079
(1.0)
.039
Latchdown Position
(13.2) Sq
.520
(17.8) Sq
.701
(19.0) Dia
.748
(23.7) Dia
.933
(1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079
(0.5) Typ
.020
(2.54) Typ
.100
(7.5)
.295
(21.5)
.846
(3.2)
.126
(1.8)
.071
(1.0)
.039
Latchdown Position
(21.7) Dia
.854
L (+)
3
6
2
5
4
1
L (-)
NC
NO
COM
(15.8) Sq
.622
(2.8) Typ
.110
(5.08) Typ
.200
(17.8)
.701
(13.2)
.520
(19.4)
.764
(24.0)
.945
(3.2)
.126
(22.5)
.886
(7.5)
.295
(2.54) Typ
.100
(0.5) Typ
.020
(1.2) x (2.0) Typ
.047 x .079
(1.8)
.071
(1.0)
.039
Latchdown Position
36
L (+)
2
5
4
1
L (-)
NC
COM
(15.8)
.622
(22.0)
.866
(5.08) Typ
.200
(2.8) Typ
.110
NO
OPTIONAL ACCESSORIES
PCB Adaptors
AT711
Single Pole • Straight PC Terminals
AT712
Double Pole • Straight PC Terminals
(0.3) Typ
.012
(2.54) Typ
.100
(0.5)
.020
(4.0)
.157
(15.0)
.591
NC
NO
COM
L
L
(+)
(-)
(15.8) Sq
.622
(0.74) Typ
.029
(5.08)
.200
NC
NO
COM
Note: Order adaptors separately.
(5.08) Typ
.200
(2.54) Typ
.100
(1.0) Dia Typ
.039


Podobny numer części - LB15SGW01-5DJF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
LB15SGW01-05-BJ NKK-LB15SGW01-05-BJ Datasheet
386Kb / 10P
   Standard Size Pushbuttons
LB15SGW01-05-CJ NKK-LB15SGW01-05-CJ Datasheet
386Kb / 10P
   Standard Size Pushbuttons
LB15SGW01-12-BJ NKK-LB15SGW01-12-BJ Datasheet
386Kb / 10P
   Standard Size Pushbuttons
LB15SGW01-A NKK-LB15SGW01-A Datasheet
359Kb / 9P
   Standard Size Pushbuttons
LB15SGW01-B NKK-LB15SGW01-B Datasheet
359Kb / 9P
   Standard Size Pushbuttons
More results

Podobny opis - LB15SGW01-5DJF

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AVX Corporation
0805ZC475KAT2A AVX-0805ZC475KAT2A Datasheet
148Kb / 4P
   General Specifications
logo
List of Unclassifed Man...
CWSB21CACF ETC2-CWSB21CACF Datasheet
136Kb / 4P
   General Specifications
logo
Nihon Kaiheiki Industry...
M2022SS2W13 NKK-M2022SS2W13 Datasheet
215Kb / 7P
   General Specifications
logo
AVX Corporation
12101C105KAT2A AVX-12101C105KAT2A Datasheet
95Kb / 4P
   General Specifications
0805YA120KAT2A AVX-0805YA120KAT2A Datasheet
134Kb / 4P
   General Specifications
06035C332JAT2A AVX-06035C332JAT2A Datasheet
131Kb / 4P
   General Specifications
0402YA150JAT2A AVX-0402YA150JAT2A Datasheet
124Kb / 4P
   General Specifications
18122C104KAT2A AVX-18122C104KAT2A Datasheet
131Kb / 4P
   General Specifications
06035C103KAT2A AVX-06035C103KAT2A Datasheet
131Kb / 4P
   General Specifications
06036D106MAT2A AVX-06036D106MAT2A Datasheet
85Kb / 3P
   General Specifications
12063C225KAT2A AVX-12063C225KAT2A Datasheet
131Kb / 4P
   General Specifications
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com