Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCYW5SM Arkusz danych(PDF) 1 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCYW5SM
Szczegółowy opis  Exterior Automotive Lighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYW5SM Arkusz danych(HTML) 1 Page - OSRAM GmbH

  LCYW5SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 22 page
background image
2017-06-22
1
2017-06-22
Golden DRAGON
Datasheet
Version 1.2
LCY W5SM
Features:
Besondere Merkmale:
Package: white SMT package, colored diffused
silicone resin
Gehäusetyp: weißes SMT Gehäuse, farbiger
diffuser Silikon-Verguss
Technology: ThinGaN
Technologie: ThinGaN
Viewing angle at 50 % IV: 120° (Lambertian
Emitter)
Abstrahlwinkel bei 50 % IV: 120° (Lambertscher
Strahler)
Color: Cx = 0.56, Cy = 0.42 acc. to CIE 1931 (color
on demand yellow)
Farbe: Cx = 0.56, Cy = 0.42 nach CIE 1931 (color
on demand yellow)
Optical efficiency (typ.): 50 lm/W (color on
demand yellow)
Optischer Wirkungsgrad (typ.): 50 lm/W (color
on demand yellow)
ESD - withstand voltage: 8 kV acc. to
ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 3B)
ESD - Festigkeit: 8 kV nach ANSI/ESDA/JEDEC
JS-001 (HBM, Klasse 3B)
Corrosion Robustness: Improved corrosion
robustness
Korrosionsstabilität: Verbesserte
Korrosionsstabilität
Applications
Anwendungen
Exterior Automotive Lighting
Automobilbeleuchtung außen


Podobny numer części - LCYW5SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
622Kb / 22P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM_18 Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
More results

Podobny opis - LCYW5SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAB6SP OSRAM-LAB6SP Datasheet
676Kb / 21P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23_18 Datasheet
721Kb / 23P
   Automotive Lighting Exterior
LCYG6SP-CBDB-5E OSRAM-LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet
640Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
LCYCEUP OSRAM-LCYCEUP Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLQ31.23 OSRAM-KRDMLQ31.23_17 Datasheet
724Kb / 22P
   Automotive Lighting Exterior
LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G OSRAM-LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A201 OSRAM-LEUWU1A201 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A401 OSRAM-LEUWU1A401 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A301 OSRAM-LEUWU1A301 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com