Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

LCYW5SM Arkusz danych(PDF) 4 Page - OSRAM GmbH

Numer części LCYW5SM
Szczegółowy opis  Exterior Automotive Lighting
Download  22 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  OSRAM [OSRAM GmbH]
Strona internetowa  http://www.osram.com
Logo OSRAM - OSRAM GmbH

LCYW5SM Arkusz danych(HTML) 4 Page - OSRAM GmbH

  LCYW5SM Datasheet HTML 1Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 2Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 3Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 4Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 5Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 6Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 7Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 8Page - OSRAM GmbH LCYW5SM Datasheet HTML 9Page - OSRAM GmbH Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 22 page
background image
2017-06-22
4
Version 1.2
LCY W5SM
Characteristics (TS = 25 °C; IF = 350 mA)
Kennwerte
Parameter
Symbol
Values
Unit
Bezeichnung
Symbol
Werte
Einheit
Chromaticity coordinates acc. to CIE 1931 2) page 21
Farbkoordinaten nach CIE 1931 2) Seite 21
(typ.)
(typ.)
Cx
Cy
0.56
0.42
-
-
Viewing angle at 50 % IV
Abstrahlwinkel bei 50 % IV
(typ.)
120
°
Forward voltage
3) page 21
Durchlassspannung 3) Seite 21
(min.)
(typ.)
(max.)
VF
VF
V
F
2.80
3.20
3.60
V
V
V
Reverse current
Sperrstrom
I
R
not designed for
reverse operation
Real thermal resistance junction / solder point
4) page 21
Realer Wärmewiderstand Sperrschicht / Lötpad
4) Seite 21
(typ.)
(max.)
Rth JS real
Rth JS real
5
6.4
K/W
K/W
Note:
Individual forward voltage groups see next page
Anm.:
Durchlassspannungsgruppen siehe nächste Seite


Podobny numer części - LCYW5SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
622Kb / 22P
   white SMT package, colored diffused silicone resin
LCYW5SM-HZJZ-5E-1 OSRAM-LCYW5SM-HZJZ-5E-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
LCYW5SM OSRAM-LCYW5SM_18 Datasheet
1Mb / 23P
   Signalling
More results

Podobny opis - LCYW5SM

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
OSRAM GmbH
LAB6SP OSRAM-LAB6SP Datasheet
676Kb / 21P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLN31.23 OSRAM-KRDMLN31.23_18 Datasheet
721Kb / 23P
   Automotive Lighting Exterior
LCYG6SP-CBDB-5E OSRAM-LCYG6SP-CBDB-5E Datasheet
640Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 OSRAM-LCYH9PP-7J6K-5F5G-1 Datasheet
1Mb / 23P
   Exterior Automotive Lighting
LCYCEUP OSRAM-LCYCEUP Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
KRDMLQ31.23 OSRAM-KRDMLQ31.23_17 Datasheet
724Kb / 22P
   Automotive Lighting Exterior
LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G OSRAM-LCYCEUP-6L6M-5F5G-8E8G Datasheet
693Kb / 22P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A201 OSRAM-LEUWU1A201 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A401 OSRAM-LEUWU1A401 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
LEUWU1A301 OSRAM-LEUWU1A301 Datasheet
2Mb / 19P
   Exterior Automotive Lighting
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com