Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

TLC2274IN Arkusz danych(PDF) 4 Page - Texas Instruments

Click here to check the latest version.
Numer części TLC2274IN
Szczegółowy opis  Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
Download  52 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  TI [Texas Instruments]
Strona internetowa  http://www.ti.com
Logo TI - Texas Instruments

TLC2274IN Arkusz danych(HTML) 4 Page - Texas Instruments

  TLC2274IN Datasheet HTML 1Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 2Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 3Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 4Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 5Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 6Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 7Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 8Page - Texas Instruments TLC2274IN Datasheet HTML 9Page - Texas Instruments Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 52 page
background image
TLC227x, TLC227xA
Advanced LinCMOS
™ RAIL-TO-RAIL
OPERATIONAL AMPLIFIERS
SLOS190B – FEBRUARY 1997 – REVISED JULY 1999
4
POST OFFICE BOX 655303
DALLAS, TEXAS 75265
absolute maximum ratings over operating free-air temperature range (unless otherwise noted)
Supply voltage, VDD+ (see Note 1)
8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Supply voltage, VDD– (see Note 1)
– 8 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Differential input voltage, VID (see Note 2)
±16 V
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input voltage, VI (any input, see Note 1)
VDD– – 0.3 V to VDD+
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input current, II (any input)
±5 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output current, IO
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current into VDD+
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Total current out of VDD–
±50 mA
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Duration of short-circuit current at (or below) 25
°C (see Note 3)
unlimited
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Continuous total dissipation
See Dissipation Rating Table
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Operating free-air temperature range, TA: C suffix
0
°C to 70°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I suffix
– 40
°C to 85°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Q suffix
– 40
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
M suffix
– 55
°C to 125°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Storage temperature range
– 65
°C to 150°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 10 seconds: D, N, P or PW package
260
°C
. . . . . . . . . .
Lead temperature 1,6 mm (1/16 inch) from case for 60 seconds: J package
300
°C
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
† Stresses beyond those listed under “absolute maximum ratings” may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and
functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated under “recommended operating conditions” is not
implied. Exposure to absolute-maximum-rated conditions for extended periods may affect device reliability.
NOTES:
1. All voltage values, except differential voltages, are with respect to the midpoint between VDD+ and VDD –.
2. Differential voltages are at IN+ with respect to IN –. Excessive current will flow if input is brought below VDD – – 0.3 V.
3. The output may be shorted to either supply. Temperature and/or supply voltages must be limited to ensure that the maximum
dissipation rating is not exceeded.
DISSIPATION RATING TABLE
PACKAGE
TA ≤ 25°C
DERATING FACTOR
TA = 70°C
TA = 85°C
TA = 125°C
PACKAGE
A
POWER RATING
ABOVE TA = 25°C
A
POWER RATING
A
POWER RATING
A
POWER RATING
D–8
725 mW
5.8 mW/
°C
464 mW
337 mW
145 mW
D–14
950 mW
7.6 mW/
°C
608 mW
494 mW
190 mW
FK
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
J
1375 mW
11.0 mW/
°C
880 mW
715 mW
275 mW
N
1150 mW
9.2 mW/
°C
736 mW
598 mW
230 mW
P
1000 mW
8.0 mW/
°C
640 mW
520 mW
200 mW
PW–8
525 mW
4.2 mW/
°C
336 mW
273 mW
105 mW
PW–14
700 mW
5.6 mW/
°C
448 mW
364 mW
recommended operating conditions
C SUFFIX
I SUFFIX
Q SUFFIX
M SUFFIX
UNIT
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
UNIT
Supply voltage, VDD
±
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
±2.2
±8
V
Input voltage range, VI
VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5
V
Common-mode input voltage, VIC
VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5 VDD –
VDD + – 1.5
V
Operating free-air temperature, TA
0
70
–40
85
–40
125
–55
125
°C


Podobny numer części - TLC2274IN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLC2274IN TI-TLC2274IN Datasheet
816Kb / 52P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274IN TI-TLC2274IN Datasheet
1Mb / 64P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSTM RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274IN TI-TLC2274IN Datasheet
1Mb / 67P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2274IN TI1-TLC2274IN Datasheet
2Mb / 63P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
TLC2274IN TI-TLC2274IN Datasheet
2Mb / 55P
[Old version datasheet]   TLC227x, TLC227xA: Advanced LinCMOS Rail-to-Rail Operational Amplifiers
More results

Podobny opis - TLC2274IN

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
Texas Instruments
TLV226X TI-TLV226X Datasheet
817Kb / 51P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC227X TI-TLC227X Datasheet
816Kb / 52P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV226X TI1-TLV226X_15 Datasheet
2Mb / 64P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2872Z TI1-TLC2872Z Datasheet
260Kb / 17P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC2872 TI1-TLC2872 Datasheet
260Kb / 17P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL DUAL OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2711 TI-TLV2711 Datasheet
551Kb / 28P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL MICROPOWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2211 TI-TLV2211 Datasheet
529Kb / 29P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL MICROPOWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2231 TI-TLV2231 Datasheet
585Kb / 27P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLV2731 TI-TLV2731 Datasheet
631Kb / 28P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL LOW-POWER SINGLE OPERATIONAL AMPLIFIERS
TLC225X TI-TLC225X Datasheet
926Kb / 57P
[Old version datasheet]   Advanced LinCMOSE RAIL-TO-RAIL VERY LOW-POWER OPERATIONAL AMPLIFIERS
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com