Zakładka z wyszukiwarką danych komponentów
  Polish  ▼
ALLDATASHEET.PL

X  

AMER250C-241000Z Arkusz danych(PDF) 8 Page - AIMTEC

Numer części AMER250C-241000Z
Szczegółowy opis  up to 10,000mA | AC-DC LED driver
Download  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
Producent  AIMTEC [AIMTEC]
Strona internetowa  https://aimtec.com
Logo AIMTEC - AIMTEC

AMER250C-241000Z Arkusz danych(HTML) 8 Page - AIMTEC

Back Button AMER250C-241000Z Datasheet HTML 3Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 4Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 5Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 6Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 7Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 8Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 9Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 10Page - AIMTEC AMER250C-241000Z Datasheet HTML 11Page - AIMTEC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
Series AMER250C-Z
up to 10,000mA | AC-DC LED driver
www.aimtec.com
Tel: +1 514 620 2722
Toll free: + 1 888 9 AIMTEC (924 6832)
F 052.1e R0
8 of 11
North America only
AMER250C-42600Z @ 3000mA
Constant Current vs. Constant Voltage Mode
AMER250C-241000Z (5000 / 10000 mA)
0.700
0.720
0.740
0.760
0.780
0.800
0.820
0.840
0.860
0.880
0.900
0.920
0.940
0.960
0.980
1.000
1.020
21
24
27
30
33
36
39
42
Output Voltage(V)
115 VAC
230 VAC
277 VAC
0.000
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
10.000
12
14
16
18
20
22
24
26
28
Output Voltage (V)
115/230/277…


Podobny numer części - AMER250C-241000Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER250C-241000Z AIMTEC-AMER250C-241000Z Datasheet
815Kb / 11P
   up to 10,000mA | AC-DC LED driver
More results

Podobny opis - AMER250C-241000Z

ProducentNumer częściArkusz danychSzczegółowy opis
logo
AIMTEC
AMER250C-Z AIMTEC-AMER250C-Z Datasheet
815Kb / 11P
   up to 10,000mA | AC-DC LED driver
AMEPR25D-24100AZ AIMTEC-AMEPR25D-24100AZ_16 Datasheet
212Kb / 4P
   up to 1A | AC-DC LED Driver
AMEPR30D-5070AZ-U AIMTEC-AMEPR30D-5070AZ-U Datasheet
505Kb / 5P
   up to 2A | AC-DC LED driver
AMER60N-42130Z AIMTEC-AMER60N-42130Z Datasheet
819Kb / 7P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMEPR50N-42100Z AIMTEC-AMEPR50N-42100Z Datasheet
549Kb / 6P
   up to 1150mA | AC-DC LED driver
AMER160-48320Z AIMTEC-AMER160-48320Z Datasheet
436Kb / 6P
   up to 3400mA | AC-DC LED driver
AMEQR50N-50100Z AIMTEC-AMEQR50N-50100Z Datasheet
418Kb / 4P
   up to 1000mA | AC-DC LED driver
AMER120C-Z AIMTEC-AMER120C-Z Datasheet
909Kb / 6P
   up to 1700mA | AC-DC LED driver
AMER60N-Z AIMTEC-AMER60N-Z Datasheet
841Kb / 6P
   up to 1600mA | AC-DC LED driver
AMER90-Z AIMTEC-AMER90-Z Datasheet
436Kb / 5P
   up to 2000mA | AC-DC LED driver
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Arkusz danych Pobierz

Go To PDF Page


Link URL




Polityka prywatności
ALLDATASHEET.PL
Czy Alldatasheet okazała się pomocna?  [ DONATE ] 

O Alldatasheet   |   Reklama   |   Kontakt   |   Polityka prywatności   |   Linki   |   Lista producentów
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com